công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BDX88 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Seme LAB

tên linh kiện BDX88
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO3 Metal Package
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEME-LAB [Seme LAB]
Trang chủ  http://www.semelab.co.uk
Logo SEME-LAB - Seme LAB

BDX88 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Seme LAB

  BDX88 Datasheet HTML 1Page - Seme LAB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
BDX88
Bipolar PNP Device.
V
CEO =
45V
I
C = 12A
All Semelab hermetically sealed products
can be processed in accordance with the
requirements of BS, CECC and JAN,
JANTX, JANTXV and JANS specifications.
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
V
CEO*
45
V
I
C(CONT)
12
A
h
FE
@ 3/6 (V
CE / IC)
750
-
f
t
Hz
P
D
117
W
* Maximum Working Voltage
This is a shortform datasheet. For a full datasheet please contact sales@semelab.co.uk.
Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed
to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use.
Generated
31-Jul-02
TO3 (TO204AA)
PINOUTS
1 – Base
2 – Emitter
Case - Collector
Bipolar PNP Device in a
Hermetically sealed TO3
Metal Package.
Semelab plc.
Telephone +44(0)1455 556565. Fax +44(0)1455 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk
Website: http://www.semelab.co.uk
Dimensions in mm (inches).
12
3
(case)
25.15 (0.99)
26.67 (1.05)
10.67 (0.42)
11.18 (0.44)
3.84 (0.151)
4.09 (0.161)
7.92 (0.312)
12.70 (0.50)
6.35 (0.25)
9.15 (0.36)
1.52 (0.06)
3.43 (0.135)


Số phần tương tự - BDX88

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
BDX88 CENTRAL-BDX88 Datasheet
53Kb / 1P
   Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
BDX88 ISC-BDX88 Datasheet
230Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BDX88 NJSEMI-BDX88 Datasheet
135Kb / 2P
   Silicon PNP Darlington Power Transistor
logo
Central Semiconductor C...
BDX88A CENTRAL-BDX88A Datasheet
53Kb / 1P
   Power Transistors
logo
Seme LAB
BDX88A SEME-LAB-BDX88A Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO3
More results

Mô tả tương tự - BDX88

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seme LAB
2N6228 SEME-LAB-2N6228 Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO3 Metal Package
SF_BDX92 SEME-LAB-SF_BDX92 Datasheet
11Kb / 1P
   Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO3 Metal Package
SF_BDX96 SEME-LAB-SF_BDX96 Datasheet
12Kb / 1P
   Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO3 Metal Package
BUW23 SEME-LAB-BUW23 Datasheet
10Kb / 1P
   Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO3 Metal Package.
2N3174 SEME-LAB-2N3174 Datasheet
12Kb / 1P
   Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO3 Metal Package
SF_BUW22A SEME-LAB-SF_BUW22A Datasheet
10Kb / 1P
   Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO3 Metal Package
SF_2N5871 SEME-LAB-SF_2N5871 Datasheet
11Kb / 1P
   Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO3 Metal Package
SF_BDW52A SEME-LAB-SF_BDW52A Datasheet
12Kb / 1P
   Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO3 Metal Package
2N5623 SEME-LAB-2N5623 Datasheet
11Kb / 1P
   Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO3 Metal Package
BDX94 SEME-LAB-BDX94 Datasheet
14Kb / 1P
   Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO3 Metal Package
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com