công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS2000CP-CZZR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS2000CP-CZZR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fractional-N Clock Synthesizer & Clock Multiplier
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS2000CP-CZZR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Cirrus Logic

Back Button CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 37 page
background image
CS2000-CP
10
DS761F3
CONTROL PORT SWITCHING CHARACTERISTICS- I²C FORMAT
Inputs: Logic 0 = GND; Logic 1 = VD; CL =20pF.
Notes: 13. Data must be held for sufficient time to bridge the transition time, tf, of SCL.
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
SCL Clock Frequency
fscl
-
100
kHz
Bus Free-Time Between Transmissions
tbuf
4.7
-
µs
Start Condition Hold Time (prior to first clock pulse)
thdst
4.0
-
µs
Clock Low Time
tlow
4.7
-
µs
Clock High Time
thigh
4.0
-
µs
Setup Time for Repeated Start Condition
tsust
4.7
-
µs
SDA Hold Time from SCL Falling
(Note 13)thdd
0-
µs
SDA Setup Time to SCL Rising
tsud
250
-
ns
Rise Time of SCL and SDA
tr
-1
µs
Fall Time SCL and SDA
tf
-
300
ns
Setup Time for Stop Condition
tsusp
4.7
-
µs
Acknowledge Delay from SCL Falling
tack
300
1000
ns
Delay from Supply Voltage Stable to Control Port Ready
tdpor
100
-
µs
t buf
t hdst
t hdst
t
low
t r
t f
t
hdd
t high
t sud
t sust
t susp
Stop
Start
Start
Stop
Repeated
SDA
SCL
VD
tdpor
Figure 5. Control Port Timing - I²C Format


Số phần tương tự - CS2000CP-CZZR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cirrus Logic
CS2000CP-CZZR CIRRUS-CS2000CP-CZZR Datasheet
301Kb / 36P
   Fractional-N Clock Synthesizer & Clock Multiplier
More results

Mô tả tương tự - CS2000CP-CZZR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cirrus Logic
CS2000-CP CIRRUS-CS2000-CP_09 Datasheet
301Kb / 36P
   Fractional-N Clock Synthesizer & Clock Multiplier
CS2000-OTP CIRRUS-CS2000-OTP_09 Datasheet
260Kb / 30P
   Fractional-N Clock Synthesizer & Clock Multiplier
CS2000-OTP CIRRUS-CS2000-OTP Datasheet
596Kb / 30P
   Fractional-N Clock Synthesizer & Clock Multiplier
CS2000-CP CIRRUS-CS2000-CP Datasheet
447Kb / 36P
   Fractional-N Clock Synthesizer & Clock Multiplier
CS2100-CP CIRRUS-CS2100-CP_09 Datasheet
278Kb / 32P
   Fractional-N Clock Multiplier
CS2100-CP CIRRUS-CS2100-CP Datasheet
412Kb / 32P
   Fractional-N Clock Multiplier
CS2100-OTP CIRRUS-CS2100-OTP_09 Datasheet
233Kb / 26P
   Fractional-N Clock Multiplier
CS2100-OTP CIRRUS-CS2100-OTP Datasheet
542Kb / 28P
   Fractional-N Clock Multiplier
CS2300-CP CIRRUS-CS2300-CP_09 Datasheet
257Kb / 32P
   Fractional-N Clock Multiplier with Internal LCO
CS2300-OTP CIRRUS-CS2300-OTP Datasheet
403Kb / 28P
   Fractional-N Clock Multiplier with Internal LCO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com