công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS2000CP-CZZR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS2000CP-CZZR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fractional-N Clock Synthesizer & Clock Multiplier
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS2000CP-CZZR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Cirrus Logic

  CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 1Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 2Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 3Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 4Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 5Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS2000CP-CZZR Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 37 page
background image
CS2000-CP
DS761F3
5
1. PIN DESCRIPTION
Pin Name
#
Pin Description
VD
1
Digital Power (Input) - Positive power supply for the digital and analog sections.
GND
2
Ground (Input) - Ground reference.
CLK_OUT
3
PLL Clock Output (Output) - PLL clock output.
AUX_OUT
4
Auxiliary Output (Output) - This pin outputs a buffered version of one of the input or output clocks,
or a status signal, depending on register configuration.
CLK_IN
5
Frequency Reference Clock Input (Input) - Clock input for the Digital PLL frequency reference.
XTO
XTI/REF_CLK
6
7
Crystal Connections (XTI/XTO) / Timing Reference Clock Input (REF_CLK) (Input/Output) -
XTI/XTO are I/O pins for an external crystal which may be used to generate the low-jitter PLL input
clock. REF_CLK is an input for an externally generated low-jitter reference clock.
AD0/CS
8
Address Bit 0 (I²C) / Control Port Chip Select (SPI) (Input) - AD0 is a chip address pin in I²C
Mode. CS is the chip select signal in SPI Mode.
SCL/CCLK
9
Control Port Clock (Input) - SCL/CCLK is the serial clock for the serial control port in I²C and SPI
mode.
SDA/CDIN
10 Serial Control Data (Input/Output) - SDA is the data I/O line in I²C Mode. CDIN is the input data
line for the control port interface in SPI Mode.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
XTO
CLK_OUT
GND
VD
XTI/REF_CLK
AD0/CS
SCL/CCLK
SDA/CDIN
AUX_OUT
CLK_IN


Số phần tương tự - CS2000CP-CZZR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cirrus Logic
CS2000CP-CZZR CIRRUS-CS2000CP-CZZR Datasheet
301Kb / 36P
   Fractional-N Clock Synthesizer & Clock Multiplier
More results

Mô tả tương tự - CS2000CP-CZZR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cirrus Logic
CS2000-CP CIRRUS-CS2000-CP_09 Datasheet
301Kb / 36P
   Fractional-N Clock Synthesizer & Clock Multiplier
CS2000-OTP CIRRUS-CS2000-OTP_09 Datasheet
260Kb / 30P
   Fractional-N Clock Synthesizer & Clock Multiplier
CS2000-OTP CIRRUS-CS2000-OTP Datasheet
596Kb / 30P
   Fractional-N Clock Synthesizer & Clock Multiplier
CS2000-CP CIRRUS-CS2000-CP Datasheet
447Kb / 36P
   Fractional-N Clock Synthesizer & Clock Multiplier
CS2100-CP CIRRUS-CS2100-CP_09 Datasheet
278Kb / 32P
   Fractional-N Clock Multiplier
CS2100-CP CIRRUS-CS2100-CP Datasheet
412Kb / 32P
   Fractional-N Clock Multiplier
CS2100-OTP CIRRUS-CS2100-OTP_09 Datasheet
233Kb / 26P
   Fractional-N Clock Multiplier
CS2100-OTP CIRRUS-CS2100-OTP Datasheet
542Kb / 28P
   Fractional-N Clock Multiplier
CS2300-CP CIRRUS-CS2300-CP_09 Datasheet
257Kb / 32P
   Fractional-N Clock Multiplier with Internal LCO
CS2300-OTP CIRRUS-CS2300-OTP Datasheet
403Kb / 28P
   Fractional-N Clock Multiplier with Internal LCO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com