công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCTXXXAN bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74HCTXXXAN
Giải thích chi tiết về linh kiện  High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74HCTXXXAN bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC74HCTXXXAN Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74HCTXXXAN Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74HCTXXXAN Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74HCTXXXAN Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74HCTXXXAN Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74HCTXXXAN Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74HCTXXXAN Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
MC54/74HCT241A
High–Speed CMOS Logic Data
DL129 — Rev 6
3
MOTOROLA
∆ICC
Additional Quiescent Supply
Current
Vin = 2.4 V, Any One Input
Vin =VCC or GND Other Inputs
55
≥ –55_C
25
_C to 125_C
A
Current
Vin = VCC or GND, Other Inputs
lout = 0 µA
5.5
2.9
2.4
mA
NOTES:
1. Information on typical parametric values along with frequency or heavy load considerations can be found in Chapter 2 of the Motorola High–
Speed CMOS Data Book (DL129/D).
2. Total Supply Current = ICC + Σ∆ICC.


Số phần tương tự - MC74HCTXXXAN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74HCTXXXAN MOTOROLA-MC74HCTXXXAN Datasheet
119Kb / 7P
   OCTAL 3-STATE NONINVERTING D FLIP-FLOP WITH LSTTL-COM
MC74HCTXXXAN MOTOROLA-MC74HCTXXXAN Datasheet
158Kb / 6P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
More results

Mô tả tương tự - MC74HCTXXXAN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC54-74HCT161A MOTOROLA-MC54-74HCT161A Datasheet
258Kb / 12P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC640A MOTOROLA-MC54-74HC640A Datasheet
155Kb / 7P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC245A MOTOROLA-MC5474HC245A Datasheet
203Kb / 6P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
74HC390A MOTOROLA-74HC390A Datasheet
268Kb / 9P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC4351 MOTOROLA-MC5474HC4351 Datasheet
480Kb / 13P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54F74HC164A MOTOROLA-MC54F74HC164A Datasheet
245Kb / 9P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC08A MOTOROLA-MC5474HC08A Datasheet
165Kb / 7P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC175A MOTOROLA-MC5474HC175A Datasheet
248Kb / 8P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC132A MOTOROLA-MC54-74HC132A Datasheet
192Kb / 6P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC4351 MOTOROLA-MC54-74HC4351 Datasheet
480Kb / 13P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HCT373A MOTOROLA-MC54-74HCT373A Datasheet
196Kb / 8P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com