công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M400091 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện M400091
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

M400091 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  M400091 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ISOMTRIC
ISOMTRIC
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
R1973BBLKBLKDF0
1.5:1
3/30/2006
M400091
A
PH
1
1
NOTES:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. RATING:
6A @250VAC;9A @125VAC (UL, CSA, VDE)
4. LAMP VOLTAGE: 250VAC (NEON BULB)
5. MATERIAL:
CONTACT SURFACE: COIN SILVER, SILVER PLATE
TERMINAL: COPPER ALLOY W/SILVER PLATE.
6. CONTACT RESISTANCE: 20 mILLI-OHMS TYP. INITIAL
7. INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGA-OHMS
8. DIELECTRIC STRENGTH:
>1500V RMS min. @SEA LEVEL
9. MECHANICAL LIFE: 30,000 CYCLES.
10. ELECTRICAL LIFE: 10,000 CYCLES
11.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
12. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
21.00
[.827 in]
14.00
[.551 in]
2.00
[.079 in]
8.00
[.315 in]
12.50
[.492 in]
18.60
[.732 in]
1.00
[.039 in]
4.00
[.157 in]
PANEL THICKNESS
X
0.75-1.25
1.25-2.00
2.00-3.00
19.2-19.3
19.3-19.4
19.5-19.6
RECOMMENDED PANEL MOUNTING
X
12.85+0.05
A
15914
RELEASE FOR PRODUCTION
3/30/06
PH
BLACK ACTUATOR
BLACK HOUSING
15.00
[.591 in]
ON/OFF SYMBOL
MOLDED ONTO HOUSING
4.75
[.187 in]
TYP.
.80
[.031 in]
TYP.
2.50
[.098 in]
5.29
[.208 in]
4.71
[.185 in]
3.75
[.148 in]
2.50
[.098 in]
1
2
1a
2a
CIRCUIT: DPST


Số phần tương tự - M400091

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
M400090 E-SWITCH-M400090 Datasheet
181Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
M400092 E-SWITCH-M400092 Datasheet
114Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
M400093 E-SWITCH-M400093 Datasheet
144Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
M400094 E-SWITCH-M400094 Datasheet
63Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
M400095 E-SWITCH-M400095 Datasheet
200Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
More results

Mô tả tương tự - M400091

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
T700203 E-SWITCH-T700203 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T700400 E-SWITCH-T700400 Datasheet
31Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401000 E-SWITCH-B401000 Datasheet
154Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401009 E-SWITCH-B401009 Datasheet
203Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B410001 E-SWITCH-B410001 Datasheet
197Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M300001 E-SWITCH-M300001 Datasheet
34Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M302431 E-SWITCH-M302431 Datasheet
176Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304204 E-SWITCH-M304204 Datasheet
33Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304211 E-SWITCH-M304211 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304212 E-SWITCH-M304212 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M305213 E-SWITCH-M305213 Datasheet
141Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com