công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2895 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Seme LAB

tên linh kiện 2N2895
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEME-LAB [Seme LAB]
Trang chủ  http://www.semelab.co.uk
Logo SEME-LAB - Seme LAB

2N2895 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Seme LAB

  2N2895 Datasheet HTML 1Page - Seme LAB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
2N2895
Bipolar NPN Device.
V
CEO =
65V
I
C = 1A
All Semelab hermetically sealed products
can be processed in accordance with the
requirements of BS, CECC and JAN,
JANTX, JANTXV and JANS specifications
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
V
CEO*
65
V
I
C(CONT)
1
A
h
FE
@ 5/5m (V
CE / IC)
50
-
f
t
120M
Hz
P
D
0.5
W
* Maximum Working Voltage
This is a shortform datasheet. For a full datasheet please contact sales@semelab.co.uk.
Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed
to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use.
Generated
2-Aug-02
TO18 (TO206AA)
PINOUTS
1 – Emitter
2 – Base
3 – Collector
Bipolar NPN Device in a
Hermetically sealed TO18
Metal Package.
Semelab plc.
Telephone +44(0)1455 556565. Fax +44(0)1455 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk
Website: http://www.semelab.co.uk
Dimensions in mm (inches).
1
3
2
2.54 (0.100)
Nom.
0.48 (0.019)
0.41 (0.016)
dia.
5.84 (0.230)
5.31 (0.209)
4.95 (0.195)
4.52 (0.178)


Số phần tương tự - 2N2895

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
2N2895 CENTRAL-2N2895 Datasheet
33Kb / 1P
   Small Signal Transistors
2N2895 CENTRAL-2N2895 Datasheet
777Kb / 3P
   SILICON NPN TRANSISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
2N2895 ETC1-2N2895 Datasheet
2Mb / 6P
   GERMANIUM PNP TRANSISTORS
logo
Central Semiconductor C...
2N2895 CENTRAL-2N2895_15 Datasheet
777Kb / 3P
   SILICON NPN TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - 2N2895

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seme LAB
2N2221 SEME-LAB-2N2221 Datasheet
14Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package.
2N2221A SEME-LAB-2N2221A Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package.
SF_BFT30 SEME-LAB-SF_BFT30 Datasheet
10Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package.
BCY59C SEME-LAB-BCY59C Datasheet
10Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in A Hermetically sealed TO18 Metal Package
SF_BFT53 SEME-LAB-SF_BFT53 Datasheet
11Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package
SF_CV10440 SEME-LAB-SF_CV10440 Datasheet
10Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package
2N929 SEME-LAB-2N929 Datasheet
10Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package
SF_BFY76 SEME-LAB-SF_BFY76 Datasheet
11Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package
SF_BSS78 SEME-LAB-SF_BSS78 Datasheet
10Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package.
BFT58 SEME-LAB-BFT58 Datasheet
10Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package
SF_ZT84 SEME-LAB-SF_ZT84 Datasheet
10Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com