công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCX70K bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

tên linh kiện BCX70K
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Transistors
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd

BCX70K bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

  BCX70K Datasheet HTML 1Page - Yea Shin Technology Co., Ltd BCX70K Datasheet HTML 2Page - Yea Shin Technology Co., Ltd BCX70K Datasheet HTML 3Page - Yea Shin Technology Co., Ltd BCX70K Datasheet HTML 4Page - Yea Shin Technology Co., Ltd BCX70K Datasheet HTML 5Page - Yea Shin Technology Co., Ltd BCX70K Datasheet HTML 6Page - Yea Shin Technology Co., Ltd BCX70K Datasheet HTML 7Page - Yea Shin Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
http://www.yeashin.com
5
REV.02 20120403
BCX70G-J-K
DEVICE CHARACTERISTICS
TYPICAL DYNAMIC CHARACTERISTICS
I
C , COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 13. Turn–On Time
I
C , COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 14. Turn–Off Time
I
C , COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 15. Current–Gain — Bandwidth Product
V
R , REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 16. Capacitance
I
C , COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 17. Input Impedance
I
C , COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 18. Output Admittance
t
d @ V BE(off)= 0.5 V
t
f
V
CC= 3.0 V
I
C /I B= 10
I
B1=IB2
T J= 25°C
t
f
t
s
5.0 V
C
ib
C
ob
T J= 25°C
f = 1.0MHz
V
CE= 10 Vdc
f = 1.0 kHz
T
A = 25°C
V
CE= 10 Vdc
f = 1.0 kHz
T
A= 25°C
h
fe
200 @ I
C= 1.0 mA
300
200
100
70
50
30
20
10
7.0
5.0
3.0
1.0
2.0
3.0
5.0
7.0
10
20
30
50
70
100
1000
700
500
300
200
100
70
50
30
20
10
1.0
2.0
3.0
5.0
7.0
10
20
30
50
70
100
500
300
200
100
70
50
0.5
0.7
1.0
2.0
3.0
5.0 7.0
10
20
30
50
10.0
7.0
5.0
3.0
2.0
1.0
0.05
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10
20
50
20
10
7.0
5.0
3.0
2.0
1.0
0.7
0.5
0.3
0.2
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10
20
50
100
200
100
70
50
30
20
10
7.0
5.0
3.0
2.0
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10
20
50
100
V
CC= 3.0 V
I
C /I B= 10
T J= 25°C
V
CE=20 V
T
J = 25°C
f=100MHz
h
fe
200 @ I
C= 1.0 mA
~
~
~
~


Số phần tương tự - BCX70K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BCX70K PHILIPS-BCX70K Datasheet
42Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 15
logo
Rohm
BCX70K ROHM-BCX70K Datasheet
992Kb / 3P
   NPN small signal transistor
logo
SHIKUES Electronics
BCX70K SKTECHNOLGY-BCX70K Datasheet
541Kb / 2P
   NPN medium power transistor
logo
Samsung semiconductor
BCX70K SAMSUNG-BCX70K Datasheet
34Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
BCX70K CENTRAL-BCX70K Datasheet
329Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR DESCRIPTION:
More results

Mô tả tương tự - BCX70K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
2N4403 ONSEMI-2N4403 Datasheet
106Kb / 7P
   General Purpose Transistors
March, 2007 ??Rev. 3
logo
E-Tech Electronics LTD
BC846ALT1 ETL-BC846ALT1 Datasheet
194Kb / 4P
   General Purpose Transistors
logo
List of Unclassifed Man...
SC2412KLT1 ETC1-SC2412KLT1 Datasheet
151Kb / 3P
   General Purpose Transistors
logo
Motorola, Inc
BCW61BLT1 MOTOROLA-BCW61BLT1 Datasheet
394Kb / 8P
   General Purpose Transistors
logo
ON Semiconductor
MMBT2131T1 ONSEMI-MMBT2131T1_06 Datasheet
66Kb / 4P
   General Purpose Transistors
January, 2006 ??Rev. 4
MMBT2222LT1G ONSEMI-MMBT2222LT1G_09 Datasheet
132Kb / 7P
   General Purpose Transistors
October, 2009 ??Rev. 9
SBC847CWT1G ONSEMI-SBC847CWT1G Datasheet
107Kb / 13P
   General Purpose Transistors
August, 2014 ??Rev. 10
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
2SA812XLT1 WILLAS-2SA812XLT1 Datasheet
351Kb / 5P
   General Purpose Transistors
MMBT3906TT1 WILLAS-MMBT3906TT1 Datasheet
378Kb / 6P
   General Purpose Transistors
BC817-XXLT1 WILLAS-BC817-XXLT1 Datasheet
164Kb / 3P
   General Purpose Transistors
logo
ON Semiconductor
BC846ALT1G ONSEMI-BC846ALT1G_15 Datasheet
116Kb / 13P
   General Purpose Transistors
March, 2015 ??Rev. 14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com