công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EL11 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC10EL11
Giải thích chi tiết về linh kiện  1:2 DIFFERENTIAL FANOUT BUFFER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC10EL11 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Motorola, Inc

  MC10EL11 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC10EL11 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC10EL11 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
3–1
REV 4
© Motorola, Inc. 1996
12/93
1:2 Differential Fanout Buffer
The MC10EL/100EL11 is a differential 1:2 fanout buffer. The device is
functionally similar to the E111 device but with higher performance
capabilities. Having within-device skews and output transition times
significantly improved over the E111, the EL11 is ideally suited for those
applications which require the ultimate in AC performance.
The differential inputs of the EL11 employ clamping circuitry to
maintain stability under open input conditions. If the inputs are left open
(pulled to VEE) the Q outputs will go LOW.
265ps Propagation Delay
5ps Skew Between Outputs
High Bandwidth Output Transitions
75kΩ Internal Input Pulldown Resistors
>1000V ESD Protection
1
2
3
4
5
6
7
8
D
VEE
VCC
LOGIC DIAGRAM AND PINOUT ASSIGNMENT
Q0
Q0
D
Q1
Q1
MC10EL11
MC100EL11
PIN
FUNCTION
D
Data Inputs
Q0, Q1
Data Outputs
PIN DESCRIPTION
1
8
D SUFFIX
PLASTIC SOIC PACKAGE
CASE 751-05


Số phần tương tự - MC10EL11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EL11 ONSEMI-MC10EL11 Datasheet
150Kb / 9P
   5.0 V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006??Rev. 9
MC10EL11 ONSEMI-MC10EL11 Datasheet
166Kb / 8P
   5.0V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
July, 2016??Rev. 11
MC10EL11D ONSEMI-MC10EL11D Datasheet
150Kb / 9P
   5.0 V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006??Rev. 9
MC10EL11D ONSEMI-MC10EL11D Datasheet
202Kb / 20P
   Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
August, 2004 ??Rev. 1
MC10EL11DG ONSEMI-MC10EL11DG Datasheet
150Kb / 9P
   5.0 V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC10EL11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP11 ONSEMI-MC10EP11 Datasheet
85Kb / 8P
   1:2 Differential Fanout Buffer
November, 2003 ??Rev. 6
logo
Semtech Corporation
SK10EL11WD SEMTECH-SK10EL11WD Datasheet
131Kb / 6P
   1:2 Differential Fanout Buffer
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL11V MICREL-SY10EL11V_10 Datasheet
247Kb / 8P
   1:2 DIFFERENTIAL FANOUT BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL11 ONSEMI-MC100LVEL11_15 Datasheet
99Kb / 8P
   ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
January, 2015 ??Rev. 13
MC10EP11 ONSEMI-MC10EP11_16 Datasheet
191Kb / 12P
   ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
July, 2016 ??Rev. 11
NB3L202K ONSEMI-NB3L202K_18 Datasheet
143Kb / 14P
   Differential 1:2 HCSL Fanout Buffer
January, 2018 ??Rev. 4
MC10LVEP11 ONSEMI-MC10LVEP11_16 Datasheet
249Kb / 13P
   ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
August, 2016 ??Rev. 14
NB3L202K ONSEMI-NB3L202K Datasheet
143Kb / 14P
   Differential 1:2 HCSL Fanout Buffer
April, 2016 ??Rev. 0
logo
Fairchild Semiconductor
100EL11 FAIRCHILD-100EL11 Datasheet
130Kb / 5P
   5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
List of Unclassifed Man...
AZ10EL11 ETC-AZ10EL11 Datasheet
137Kb / 6P
   ECL/PECL 1:2 Differential Fanout Buffer
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com