công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP1.5KE43A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Littelfuse

tên linh kiện TP1.5KE43A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transient Voltage Suppression Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

TP1.5KE43A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Littelfuse

  TP1.5KE43A Datasheet HTML 1Page - Littelfuse TP1.5KE43A Datasheet HTML 2Page - Littelfuse TP1.5KE43A Datasheet HTML 3Page - Littelfuse TP1.5KE43A Datasheet HTML 4Page - Littelfuse TP1.5KE43A Datasheet HTML 5Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Transient Voltage Suppression Diodes
©2016 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Revised: 05/25/16
Axial Leaded – 1500W > TP1.5KE series
Voltage Transients
Time
Voltage Across TVS
Current Through TVS
Figure 1 - TVS Transients Clamping Waveform
Ratings and Characteristic Curves (T
A=25°C unless otherwise noted)
Figure 2 - Peak Pulse Power Rating
t
d-Pulse Width (ms)
0.1
1
10
100
0.0010.010.1
110
TJ initial =Tamb
0
0
50
100
150
1.0
2.0
3.0
4.0
tr=10µsec
Peak Value
IPPM
IPPM
2
TJ=25°C
Pulse Width(td) is defined
as the point where the peak
current decays to 50% of IPPM
10/1000µsec. Waveform
as defined by R.E.A
td
t-Time (ms)
Half Value
IPPM
( )
1
10
100
1000
10000
100000
110100
1000
Uni-directional V=0V
Bi-directional V=0V
Bi-directional V=V
R
Uni-directional V=V
R
VBR -Reverse Breakdown Voltage(V)
Figure 4 - Pulse Waveform
Figure 5 - Typical Junction Capacitance
Figure 3 - Peak Pulse Power Derating Curve
0
25
50
75
100
0255075
100
125
150
175
T
J - Initial Junction Temperature (ºC)
-Pulse Duration (s)
TP
0.1
1
10
100
0.01
0.11
10
100
1000
Figure 6 - Typical Transient Thermal Impedance


Số phần tương tự - TP1.5KE43A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GREATECS
TP1 GREATECS-TP1 Datasheet
163Kb / 2P
   Standard 6 x 6 mm Tactile Switches
logo
List of Unclassifed Man...
TP1 ETC2-TP1 Datasheet
219Kb / 2P
   Industrial Test Leads, Probes & Clips
TP1 ETC2-TP1 Datasheet
219Kb / 2P
   Industrial Test Leads, Probes & Clips
logo
Copal Electronics
TP1-01 COPAL-TP1-01 Datasheet
346Kb / 5P
   Ultra-Miniature Pushbutton Switches
TP1-01-L2 COPAL-TP1-01-L2 Datasheet
346Kb / 5P
   Ultra-Miniature Pushbutton Switches
More results

Mô tả tương tự - TP1.5KE43A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
15KPA150CA LITTELFUSE-15KPA150CA Datasheet
653Kb / 6P
   Transient Voltage Suppression Diodes
5.0SMDJ60CA LITTELFUSE-5.0SMDJ60CA Datasheet
1Mb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
P4KE LITTELFUSE-P4KE Datasheet
145Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
SACB LITTELFUSE-SACB Datasheet
181Kb / 4P
   Transient Voltage Suppression Diodes
P4SMA LITTELFUSE-P4SMA Datasheet
142Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
30KPA42A LITTELFUSE-30KPA42A Datasheet
1Mb / 6P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Shanghai Yint Electroni...
SM5S YINT-SM5S Datasheet
385Kb / 3P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Littelfuse
AK10 LITTELFUSE-AK10_09 Datasheet
188Kb / 3P
   Transient Voltage Suppression Diodes
SA5.0A LITTELFUSE-SA5.0A_09 Datasheet
142Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
SMBJ5.0A LITTELFUSE-SMBJ5.0A_09 Datasheet
144Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com