công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5-1415026-1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TE Connectivity Ltd

tên linh kiện 5-1415026-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mechanical indicator, optional LED and protection diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

5-1415026-1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TE Connectivity Ltd

  5-1415026-1 Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd 5-1415026-1 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 5-1415026-1 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 5-1415026-1 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
04-2015, Rev. 0415
www.te.com
© 2015 Tyco Electronics Corporation,
a TE Connectivity Ltd. company
Datasheets and product specification
according to IEC 61810-1 and to be used
only together with the ‘Definitions’ section.
Datasheets and product data is subject to the
terms of the disclaimer and all chapters of
the ‘Definitions’ section, available at
http://relays.te.com/definitions
Datasheets, product data, ‘Definitions’ sec-
tion, application notes and all specifications
are subject to change.
3
SCHRACK
General Purpose Relays
Industrial Relays
Miniature Relay PT (Continued)
Dimensions
Solder- and plug-in terminals (standard version)
PCB version
S0355-AA
S0355-BB
PCB layout / terminal assignment
Bottom view on pins
4 pole
S0354-AA
S0354-AD
S0354-AB
S0354-AE
S0354-AC
S0354-AF
3 pole
2 pole
(13)
A1
(14)
A2
(13)
A1+
(14)
A2-
Circuit
LED
protection diode+LED


Số phần tương tự - 5-1415026-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
5-1415020-1 MACOM-5-1415020-1 Datasheet
567Kb / 3P
   Power PCB Relay RT1
logo
TE Connectivity Ltd
5-1415020-1 TEC-5-1415020-1 Datasheet
567Kb / 3P
   5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation
5-1415020-1 TEC-5-1415020-1 Datasheet
567Kb / 3P
   1 pole 12A/16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact
More results

Mô tả tương tự - 5-1415026-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
PT2S7LB2 TEC-PT2S7LB2 Datasheet
309Kb / 3P
   Mechanical and electrical indicator
RM-2 TEC-RM-2 Datasheet
333Kb / 4P
   Mechanical indicator
RM8 TEC-RM8 Datasheet
293Kb / 3P
   Mechanical indicator
logo
Balluff Korea Ltd.
BAM00NU BALLUFF-BAM00NU Datasheet
90Kb / 1P
   Mechanical Protection
0.31_2021-11-04
BAM009T BALLUFF-BAM009T Datasheet
89Kb / 1P
   Mechanical Protection
0.29_2021-04-02
BAM025U BALLUFF-BAM025U Datasheet
96Kb / 1P
   Mechanical Protection
0.41_2021-08-24
BAM009N BALLUFF-BAM009N Datasheet
88Kb / 1P
   Mechanical Protection
0.33_2021-04-01
BAM009R BALLUFF-BAM009R Datasheet
87Kb / 1P
   Mechanical Protection
0.31_2021-04-01
BAM025T BALLUFF-BAM025T Datasheet
90Kb / 1P
   Mechanical Protection
0.33_2021-06-22
BAM009P BALLUFF-BAM009P Datasheet
89Kb / 1P
   Mechanical Protection
0.29_2021-04-01
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com