công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ200CA bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện SMAJ200CA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low profile package
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMITECH [Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.semitech.cn
Logo SEMITECH - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

SMAJ200CA bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

  SMAJ200CA Datasheet HTML 1Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ200CA Datasheet HTML 2Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ200CA Datasheet HTML 3Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ200CA Datasheet HTML 4Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ200CA Datasheet HTML 5Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SMAJ Series
Rev. 2.0, 24-Nov.-16
WWW.SEMITECH.CN
PPPM
Peak Pulse Power Dissipation - Max power dissipation
VRWM Reverse Stand-off Voltage - Maximum voltage that can be applied to TVS without operation
VBR
Breakdown Voltage – Maximum voltage that flows though the TVS at a specified current (IT)
VC
Clamping Voltage – Peak voltage measured across the TVS at a specified IPPM (peak impulse current)
IR
Reverse Leakage Current – Current measured at VR
VF
Forward Voltage Drop for Uni-directional
Ratings and Characteristic Curves (TA=25°C unless otherwise noted)
Fig.1 Peak Pulse Power Rating
Fig.2 Pulse Derating Cure
Fig.3 Pulse Waveform
Fig.4 Typical Junction Capacitance


Số phần tương tự - SMAJ200CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HuaXinAn Electronics CO...
SMAJ200CA HUAXINAN-SMAJ200CA Datasheet
469Kb / 6P
   400W Transient Voltage Suppressors
logo
Littelfuse
SMAJ200CA LITTELFUSE-SMAJ200CA Datasheet
174Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 400W Surface Mount Transient Voltage Supressors
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ200CA SOCAY-SMAJ200CA Datasheet
3Mb / 56P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMAJ200CA YANGJIE-SMAJ200CA Datasheet
183Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
SHIKUES Electronics
SMAJ200CA SKTECHNOLGY-SMAJ200CA Datasheet
401Kb / 4P
   Surface mount transient voltage suppressor power 400 watts
More results

Mô tả tương tự - SMAJ200CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MBF8 LUGUANG-MBF8 Datasheet
526Kb / 2P
   Low profile package
logo
Shanghai Semitech Semic...
4.0SMDJ SEMITECH-4.0SMDJ Datasheet
490Kb / 5P
   Low profile package
10KP SEMITECH-10KP Datasheet
483Kb / 4P
   Low profile package
SMCJ440CA SEMITECH-SMCJ440CA Datasheet
245Kb / 6P
   Low profile package
MMF SEMITECH-MMF Datasheet
497Kb / 5P
   Low profile package
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BYG10D LUGUANG-BYG10D Datasheet
1Mb / 4P
   Low profile package
logo
Central Semiconductor C...
PBCBRLD1_1509 CENTRAL-PBCBRLD1_1509 Datasheet
1Mb / 2P
   Low profile package
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MBF6 LUGUANG-MBF6 Datasheet
526Kb / 2P
   Low profile package
logo
Shanghai Semitech Semic...
5KP SEMITECH-5KP Datasheet
508Kb / 4P
   Low profile package
SMBJ SEMITECH-SMBJ Datasheet
492Kb / 5P
   Low profile package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com