công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

N.J-TNC.P(40) Datasheet(PDF) 9 Page - Hirose Electric

tên linh kiện N.J-TNC.P(40)
Nội dung chi tiết  50 ohms wide varieties standard connectors
tải về  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  HIROSE [Hirose Electric]
Trang chủ  http://www.hirose-connectors.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
9
N Series
N type Coaxial Connectors
DC~8
DC~6
1
Packaging
Weight
(g)
Packaging
1
■Non-reflective Terminators(Coupling portion plug)
Part No.
HRS No.
Frequency range
(GHz)
V.S.W.R.(Max)
Power
(W)
Weight
(g)
N-TMP-1-1(50)
353-0137-5 50
1.10
1.15
1.20
1
59
DC~4GHz
4~6GHz
6~8GHz
Part No.
HRS No.
Frequency range
(GHz)
V.S.W.R.(Max)
Power
(W)
N-TMP-5(40)
353-0033-0 40
1.15
1.20
5
113
DC~2GHz
2~6GHz
34
(Vote:Mounting screw hole)
Depth
2-M3∞0.5
68.5



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn