công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1--125905--2 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - TE Connectivity Ltd

tên linh kiện 1--125905--2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Application Tooling for Screw-Machine Contacts
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

1--125905--2 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - TE Connectivity Ltd

Back Button 1--125905--2 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 1--125905--2 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 1--125905--2 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd 1--125905--2 Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 1--125905--2 Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 1--125905--2 Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd 1--125905--2 Datasheet HTML 10Page - TE Connectivity Ltd 1--125905--2 Datasheet HTML 11Page - TE Connectivity Ltd 1--125905--2 Datasheet HTML 12Page - TE Connectivity Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
408- 7516
Rev E
8
of 17
CONTACT
WIRE
TOOL
Product Line
Size
Pin
Socket
Military Spec
Size (AWG,
See Note)
Strip
Length
TOOL
SELECTOR
SETTING
0
51781--1
RG 214/U
1
225837--1
Semi--Rigid
141
(408--2348--02)
8
1
225831--1
RG 214/U
(408--2348--02)
226053--1
RG 141/U,
58C/U
(408--2348--01)
8
3
225792--1
RG 214/U,
213/U
(408--2348--01)
225792--3
RG 58C/U,
141A/U
(408--2348--01)
8
COAXICON*
Contact For
225790--1
225791--1
RG 58C/U,
141/U
(408--2348)
5
Contact For
ARINC Coaxial
Connectors
5
225790--2
225791--2
RG 233/U,
142/U
(408--2348)
5
Connectors
5
225790--3
Semi--Rigid
141
(408--2348)
5
225790--4
RG 180B/U
(408--2348)
5
7
225796--1
RG 58C/U
5
7
225796--2
RG 233/U
(408--2348--01)
5
9
225935--1
RG 58C/U,
141A/U
(408--2348--03)
5
9
225936--1
Semi--Rigid
141
(408--2348--03)
5
26
3
208262
24
3.96 [.156]
3
22
22
[
]
4
22
26
3
208264
24
3.96 [.156]
3
ARINC 600
22
[
]
4
ARINC 600
24
5
208265
22
3.96 [.156]
6
20
20
[
]
7
20
24
5
208267
22
3.96 [.156]
6
20
[
]
7
Figure 3 (Cont’d)
Refer to the instruction sheet (408--series) packaged with the contact for wire strip length.
Note:
Unless otherwise specified


Số phần tương tự - 1--125905--2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
1--1241171-1 TEC-1--1241171-1 Datasheet
8Mb / 62P
   AMP multifitting Mark II Connectors in In-Line Mating Technology
2002
More results

Mô tả tương tự - 1--125905--2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
1-601967-1 MACOM-1-601967-1 Datasheet
235Kb / 17P
   Application Tooling for Screw-Machine Contacts
1-601967-5 MACOM-1-601967-5 Datasheet
235Kb / 17P
   Application Tooling for Screw-Machine Contacts
logo
Molex Electronics Ltd.
0634441216 MOLEX11-0634441216 Datasheet
28Kb / 1P
   Application Tooling
0634460705 MOLEX11-0634460705 Datasheet
54Kb / 1P
   Application Tooling
69012-0960 MOLEX11-69012-0960 Datasheet
36Kb / 1P
   Application Tooling
logo
List of Unclassifed Man...
SJ4F-71GF-M3.0 ETC2-SJ4F-71GF-M3.0 Datasheet
224Kb / 8P
   APPLICATION TOOLING
logo
Molex Electronics Ltd.
0690080229 MOLEX11-0690080229 Datasheet
35Kb / 1P
   Application Tooling
57823-5000 MOLEX11-57823-5000 Datasheet
23Kb / 1P
   Application Tooling
57824-5000 MOLEX11-57824-5000 Datasheet
24Kb / 1P
   Application Tooling
0634453210 MOLEX11-0634453210 Datasheet
29Kb / 1P
   Application Tooling
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com