công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

W.FL2-LP-IN.OUT bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Hirose Electric

tên linh kiện W.FL2-LP-IN.OUT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-Small Surface Mount Coaxial Connectors - 1.18mm Mated Height
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HIROSE [Hirose Electric]
Trang chủ  http://www.hirose-connectors.com
Logo HIROSE - Hirose Electric

W.FL2-LP-IN.OUT bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Hirose Electric

  W.FL2-LP-IN.OUT Datasheet HTML 1Page - Hirose Electric W.FL2-LP-IN.OUT Datasheet HTML 2Page - Hirose Electric W.FL2-LP-IN.OUT Datasheet HTML 3Page - Hirose Electric W.FL2-LP-IN.OUT Datasheet HTML 4Page - Hirose Electric W.FL2-LP-IN.OUT Datasheet HTML 5Page - Hirose Electric W.FL2-LP-IN.OUT Datasheet HTML 6Page - Hirose Electric W.FL2-LP-IN.OUT Datasheet HTML 7Page - Hirose Electric W.FL2-LP-IN.OUT Datasheet HTML 8Page - Hirose Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
7
W.FL2 Series
Ultra-Small Surface Mount Coaxial Connectors - 1.18mm Mated Height
BTools
Plug - Mating /Unmating (W.FL2-LP-040HF/032HF)
This tool is for mating and unmating a plug.
Plug - Mating (Space saving type)
This tool is used for mating a plug.
Plug-Mating/Unmating (W.FL2-LP-062HF)
This tool is for mating and unmating W.FL2-LP-062HF plug.
Part No.
HRS No.
RoHS
X.FL-LP-IN.OUT1
331-0715-2
Yes
Note: Can be used with X.FL plug.
(100)
Part No.
HRS No.
RoHS
W.FL-LP-IN
331-0323-2
Yes
Note: Can be used with W.FL, X.FL plugs.
(60)
Mating end
Unmating end
Part No.
HRS No.
RoHS
W.FL2-LP-IN.OUT
331-0321-7
Yes


Số phần tương tự - W.FL2-LP-IN.OUT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hirose Electric
W.FL2-LP-IN.OUT HIROSE-W.FL2-LP-IN.OUT Datasheet
190Kb / 6P
   Ultra-Small Surface Mount Coaxial Connectors - 1.18mm Mated Height
More results

Mô tả tương tự - W.FL2-LP-IN.OUT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hirose Electric
WFL2 HIROSE-WFL2 Datasheet
291Kb / 8P
   Ultra-Small Surface Mount Coaxial Connectors - 1.18mm Mated Height
W-FL2 HIROSE-W-FL2 Datasheet
190Kb / 6P
   Ultra-Small Surface Mount Coaxial Connectors - 1.18mm Mated Height
W.FL-R-SMT-1 HIROSE-W.FL-R-SMT-1_09 Datasheet
187Kb / 6P
   Ultra Small Surface Mount Coaxial Connectors - 1.4mm Mated Height
W.FL-R-SMT-1 HIROSE-W.FL-R-SMT-1 Datasheet
386Kb / 6P
   Ultra Small Surface Mount Coaxial Connectors - 1.4mm Mated Height
W-FL HIROSE-W-FL Datasheet
417Kb / 6P
   Ultra Small Surface Mount Coaxial Connectors ??1.4mm Mated Height
U.FL-R-SMT-1 HIROSE-U.FL-R-SMT-1 Datasheet
198Kb / 7P
   Ultra Small Surface Mount Coaxial Connectors - 1.9mm or 2.4mm Mated Height
W.FL HIROSE-W.FL_17 Datasheet
296Kb / 8P
   Ultra Small Surface Mount Coaxial Connectors 1.4mm or 1.65mm Mated Height
U.FL-LP HIROSE-U.FL-LP Datasheet
258Kb / 7P
   Ultra Small Surface Mount Coaxial Connectors - Low Profile 1.9mm or 2.4mm Mated Height
U-FL HIROSE-U-FL Datasheet
258Kb / 7P
   Ultra Small Surface Mount Coaxial Connectors - Low Profile 1.9mm or 2.4mm Mated Height
logo
List of Unclassifed Man...
UFL-LP-040 ETC-UFL-LP-040 Datasheet
190Kb / 8P
   Ultra Small SMT Coaxial Connectors - Low Profile 1.9mm or 2.4mm Mated Height
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com