công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ20A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện SMAJ20A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Excellent clamping capability
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMITECH [Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.semitech.cn
Logo SEMITECH - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

SMAJ20A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

  SMAJ20A Datasheet HTML 1Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ20A Datasheet HTML 2Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ20A Datasheet HTML 3Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ20A Datasheet HTML 4Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ20A Datasheet HTML 5Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ20A Datasheet HTML 6Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
SMAJ5.0 --- SMAJ440CA
Ratings and Characteristic Curves TA=25°C unless otherwise noted
WW W.SEM ITECH.CN


Số phần tương tự - SMAJ20A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SMAJ20A LEIDITECH-SMAJ20A Datasheet
1Mb / 7P
   SMAJ Series 400W Transient Voltage Suppressor
Rev : 01.06.2014
logo
Littelfuse
SMAJ20A LITTELFUSE-SMAJ20A Datasheet
3Mb / 146P
   TVS Diode Products
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMAJ20A YANGJIE-SMAJ20A Datasheet
183Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMAJ20A JGD-SMAJ20A Datasheet
313Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Cystech Electonics Corp...
SMAJ20A CYSTEKEC-SMAJ20A Datasheet
1Mb / 9P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results

Mô tả tương tự - SMAJ20A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sangdest Microelectroni...
SMAJ SMC-SMAJ Datasheet
426Kb / 7P
   Excellent Clamping Capability
logo
Shanghai Semitech Semic...
AK10 SEMITECH-AK10 Datasheet
101Kb / 2P
   Excellent clamping capability
P6SMB440CA SEMITECH-P6SMB440CA Datasheet
195Kb / 6P
   Excellent clamping capability
logo
Sangdest Microelectroni...
15KPA SMC-15KPA Datasheet
291Kb / 5P
   Excellent Clamping Capability
logo
Micro Commercial Compon...
ESDLC5V0T5 MCC-ESDLC5V0T5 Datasheet
326Kb / 3P
   Excellent clamping capability
logo
Unisonic Technologies
SMCJXXAL-SMC-R UTC-SMCJXXAL-SMC-R Datasheet
207Kb / 4P
   Excellent clamping capability
logo
Sangdest Microelectroni...
SMCJ SMC-SMCJ Datasheet
416Kb / 6P
   Excellent Clamping Capability
logo
Unisonic Technologies
SMDJXXAL-SMC-R UTC-SMDJXXAL-SMC-R Datasheet
202Kb / 4P
   Excellent clamping capability
logo
Shanghai Semitech Semic...
P6SMB SEMITECH-P6SMB Datasheet
479Kb / 5P
   Excellent clamping capability
8KP SEMITECH-8KP Datasheet
484Kb / 4P
   Excellent clamping capability
5KP5.0A SEMITECH-5KP5.0A Datasheet
270Kb / 5P
   Excellent Clamping Capability
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com