công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCPL47XX bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HCPL47XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very Low Power Consumption High Gain Optocouplers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HCPL47XX bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HCPL47XX Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL47XX Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL47XX Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL47XX Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL47XX Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL47XX Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL47XX Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL47XX Datasheet HTML 12Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL47XX Datasheet HTML 13Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
9
Electrical Specifications
0
°C ≤ T
A ≤ 70°C, 4.5 V ≤ VCC ≤ 20 V, 1.6 mA ≤ IF(ON) ≤ 5 mA, 0 V ≤ VF(OFF) ≤ 0.8 V, unless otherwise
specified. All Typicals at TA = 25°C. See note 8.
Device
Parameter
Symbol
HCPL-
Min. Typ.* Max.
Units
Test Conditions
Fig.
Note
Current
CTR
800
3500
25k
%
IF = 40 µA,
VO = 0.4 V
4, 5
2
Transfer
VCC = 4.5 V
600
3000
8k
IF = 0.5 mA,
VCC = 4.5 V
700
3200
25k
IF = 40 µA
500
2700
8k
IF = 0.5 mA
Logic Low
VOL
0.06
0.4
V
IF = 40 µA, IO = 280 µA
2, 3
0.04
0.4
IF = 0.5 mA, IO = 2.5 mA
Logic High
IOH
0.01
5
µAV
O = VCC = 3 to 7 V,
Output Current
IF = 0 mA
0.02
80
VO = VCC = 18 V,
IF = 0 mA
Logic Low
ICCL
4701/070A
0.02
0.2
mA
IF = 40 µAVO = Open
0.1
1
IF = 0.5 mA
4731/073A
0.04
0.4
IF = 40 µA
0.2
2.0
IF = 0.5 mA
Logic High
ICCH
4701/070A
<0.01
10
µAI
F = 0 mA
VO = Open
4731/073A
<0.01
20
Input Forward
VF
1.1
1.25
1.4
V
IF = 40 to 500 µA,
6
Voltage
TA = 25°C
0.95
1.5
IF = 40 to 500 µA
Input Reverse
BVR
3.0
5.0
V
IR = 100 µA, TA = 25°C
2.5
IR = 100 µA
Temperature
∆V
F/∆TA
-2.0
mV/
°CI
F = 40 µA
-1.6
IF = 0.5 mA
Input Capacitance
CIN
18
pF
f = 1 MHz, VF = 0 V
*All typical values at TA = 25°C and VCC = 5 V, unless otherwise noted.
Ratio
Supply Current
Supply Current
Output Voltage
Coefficient of
Forward Voltage
Breakdown
Voltage


Số phần tương tự - HCPL47XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL4100 HP-HCPL4100 Datasheet
230Kb / 12P
   Optically Coupled 20 mA Current Loop Transmitter
HCPL4200 HP-HCPL4200 Datasheet
460Kb / 12P
   Optically Coupled 20 mA Current Loop Receiver
logo
Texas Instruments
HCPL4502 TI-HCPL4502 Datasheet
155Kb / 1P
[Old version datasheet]   OPTOCOUPLERS/OPTOISOLATORS
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL4502 FAIRCHILD-HCPL4502 Datasheet
325Kb / 12P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL4502 FAIRCHILD-HCPL4502 Datasheet
325Kb / 12P
   High Speed Transistor Optocouplers
More results

Mô tả tương tự - HCPL47XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-070A-000E AVAGO-HCPL-070A-000E Datasheet
446Kb / 17P
   Very Low Power Consumption High Gain Optocouplers
HCPL-073A-500E AVAGO-HCPL-073A-500E Datasheet
446Kb / 17P
   Very Low Power Consumption High Gain Optocouplers
HCPL-4701-500E AVAGO-HCPL-4701-500E Datasheet
446Kb / 17P
   Very Low Power Consumption High Gain Optocouplers
logo
ATMEL Corporation
AT60142FT ATMEL-AT60142FT_14 Datasheet
357Kb / 14P
   Very Low Power Consumption
AT60142F ATMEL-AT60142F_14 Datasheet
68Kb / 3P
   Very Low Power Consumption
AT60142F ATMEL-AT60142F_14 Datasheet
355Kb / 3P
   Very Low Power Consumption
M65608E ATMEL-M65608E_14 Datasheet
884Kb / 16P
   Very Low Power Consumption
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCNW139-500E AVAGO-HCNW139-500E Datasheet
161Kb / 14P
   Low Input Current, High Gain Optocouplers
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
6N139 HP-6N139 Datasheet
259Kb / 16P
   Low Input Current, High Gain Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCNW139-300E AVAGO-HCNW139-300E Datasheet
162Kb / 14P
   Low Input Current, High Gain Optocouplers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com