công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDZ209N bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDZ209N
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V N-Channel PowerTrench BGA MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDZ209N bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDZ209N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDZ209N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDZ209N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDZ209N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDZ209N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDZ209N Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
FDZ209N Rev B2 (W)
Dimensional Outline and Pad Layout


Số phần tương tự - FDZ209N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Silicon Co., Ltd
FDZ20 FS-FDZ20 Datasheet
259Kb / 3P
   Zener Diode
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ201N FAIRCHILD-FDZ201N Datasheet
37Kb / 4P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDZ201N FAIRCHILD-FDZ201N Datasheet
177Kb / 6P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ201N FAIRCHILD-FDZ201N_04 Datasheet
177Kb / 6P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ202P FAIRCHILD-FDZ202P Datasheet
35Kb / 4P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDZ209N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDS5680 FAIRCHILD-FDS5680 Datasheet
261Kb / 8P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDS9945 FAIRCHILD-FDS9945 Datasheet
73Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP5680 FAIRCHILD-FDP5680 Datasheet
440Kb / 16P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDS5670 FAIRCHILD-FDS5670 Datasheet
250Kb / 8P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDS5690 FAIRCHILD-FDS5690 Datasheet
236Kb / 8P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS5170N7 FAIRCHILD-FDS5170N7 Datasheet
201Kb / 6P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP5645 FAIRCHILD-FDP5645 Datasheet
422Kb / 10P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD5612 FAIRCHILD-FDD5612 Datasheet
147Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
SI4450DY FAIRCHILD-SI4450DY Datasheet
98Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD5690 FAIRCHILD-FDD5690 Datasheet
206Kb / 7P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com