công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LCX573DWR2G bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LCX573DWR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Voltage CMOS Octal Transparent Latch Flow Through Pinout
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LCX573DWR2G bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  MC74LCX573DWR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74LCX573DWR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LCX573DWR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LCX573DWR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LCX573DWR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LCX573DWR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LCX573DWR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LCX573DWR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LCX573DWR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
MC74LCX573
http://onsemi.com
7
PACKAGE DIMENSIONS
20
1
11
10
B
20X
C
18X
A1
A
SEATING
PLANE
q
E
D
M
0.25
S
A
S
B
T
e
T
B
A
DIM
MIN
MAX
MILLIMETERS
A
2.35
2.65
A1
0.10
0.25
B
0.35
0.49
C
0.23
0.32
D
12.65
12.95
E
7.40
7.60
e
1.27 BSC
H
10.05
10.55
h
0.25
0.75
L
0.50
0.90
q
0
7
NOTES:
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES
PER ASME Y14.5M, 1994.
3. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD
PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 PER SIDE.
5. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION
SHALL BE 0.13 TOTAL IN EXCESS OF B
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL
CONDITION.
__
SOIC−20 WB
CASE 751D−05
ISSUE G


Số phần tương tự - MC74LCX573DWR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LCX573DWR2G ONSEMI-MC74LCX573DWR2G Datasheet
93Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Octal Transparent Latch Flow Through Pinout With 5 V?뭈olerant Inputs and Outputs (3?뭆tate, Non?묲nverting)
May, 2005 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC74LCX573DWR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74LVC540A ONSEMI-74LVC540A Datasheet
106Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
June, 2015 ??Rev. P0
74LVC541A ONSEMI-74LVC541A_15 Datasheet
104Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
December, 2015 ??Rev. 0
74LVC573A ONSEMI-74LVC573A Datasheet
99Kb / 10P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
September, 2015 ??Rev. 1
74LVC574A ONSEMI-74LVC574A Datasheet
101Kb / 10P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
September, 2015 ??Rev. 1
MC74LCX540 ONSEMI-MC74LCX540_12 Datasheet
132Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
July, 2012 ??Rev. 7
74LVC540A ONSEMI-74LVC540A_15 Datasheet
105Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
December, 2015 ??Rev. 0
74LVC541A ONSEMI-74LVC541A Datasheet
106Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
April, 2015 ??Rev. P0
MC74LCX541 ONSEMI-MC74LCX541_12 Datasheet
128Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
July, 2012 ??Rev. 7
MC74LCX541 ONSEMI-MC74LCX541_14 Datasheet
118Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
August, 2014 ??Rev. 9
MC74LCX540 ONSEMI-MC74LCX540_V01 Datasheet
247Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
October, 2012 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com