công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M74VHC1GT08DFT2G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor |
|
M74VHC1GT08DFT2G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor |
3 / 6 page MC74VHC1GT08 http://onsemi.com 3 DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Symbol Parameter Test Conditions VCC (V) TA = 25°C TA ≤ 85°C −55 ≤ TA ≤ 125°C Unit Min Typ Max Min Max Min Max VIH Minimum High−Level Input Voltage 3.0 4.5 5.5 1.4 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0 1.4 2.0 2.0 V VIL Maximum Low−Level Input Voltage 3.0 4.5 5.5 0.53 0.8 0.8 0.53 0.8 0.8 0.53 0.8 0.8 V VOH Minimum High−Level Output Voltage VIN = VIH or VIL VIN = VIH or VIL IOH = −50 mA 3.0 4.5 2.9 4.4 3.0 4.5 2.9 4.4 2.9 4.4 V VIN = VIH or VIL IOH = −4 mA IOH = −8 mA 3.0 4.5 2.58 3.94 2.48 3.80 2.34 3.66 V VOL Maximum Low−Level Output Voltage VIN = VIH or VIL VIN = VIH or VIL IOL = 50 mA 3.0 4.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 V VIN = VIH or VIL IOL = 4 mA IOL = 8 mA 3.0 4.5 0.36 0.36 0.44 0.44 0.52 0.52 V IIN Maximum Input Leakage Current VIN = 5.5 V or GND 0 to 5.5 ±0.1 ±1.0 ±1.0 mA ICC Maximum Quiescent Supply Current VIN = VCC or GND 5.5 1.0 20 40 mA ICCT Quiescent Supply Current Input: VIN = 3.4 V 5.5 1.35 1.50 1.65 mA IOPD Output Leakage Current VOUT = 5.5 V 0.0 0.5 5.0 10 mA AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Cload = 50 pF, Input tr = tf = 3.0 ns Symbol Parameter Test Conditions TA = 25°C TA ≤ 85°C −55 ≤ TA ≤ 125°C Unit Min Typ Max Min Max Min Max tPLH, tPHL Maximum Propagation Delay, Input A or B to Y VCC = 3.3 ± 0.3 V CL = 15 pF CL = 50 pF 4.1 5.9 8.8 12.3 10.5 14.0 12.5 16.5 ns VCC = 5.0 ± 0.5 V CL = 15 pF CL = 50 pF 3.5 4.2 5.9 7.9 7.0 9.0 9.0 11.0 CIN Maximum Input Capacit- ance 5.5 10 10 10 pF CPD Power Dissipation Capacitance (Note 5) Typical @ 25°C, VCC = 5.0 V pF 11 5. CPD is defined as the value of the internal equivalent capacitance which is calculated from the operating current consumption without load. Average operating current can be obtained by the equation: ICC(OPR) = CPD VCC fin + ICC. CPD is used to determine the no−load dynamic power consumption; PD = CPD VCC2 fin + ICC VCC. |
Số phần tương tự - M74VHC1GT08DFT2G |
|
Mô tả tương tự - M74VHC1GT08DFT2G |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |