công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP635 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP635
Giải thích chi tiết về linh kiện  Unity-Gain Stable
Download  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP635 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microchip Technology

  MCP635 Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology MCP635 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MCP635 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP635 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP635 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP635 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP635 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP635 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP635 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 60 page
background image
MCP631/2/3/4/5/9
DS20002197C-page 2
 2009-2014 Microchip Technology Inc.
Package Types
MCP631
SOIC
MCP632
SOIC
VIN+
VIN
VSS
VDD
VOUT
1
2
3
4
8
7
6
5 NC
NC
NC
VINA+
VINA
VSS
1
2
3
4
8
7
6
5
VOUTA
VDD
VOUTB
VINB-
VINB+
MCP635
MSOP
VINA+
VINA
VSS
1
2
3
4
10
9
8
7
VOUTA
VDD
VOUTB
VINB-
VINB+
CSA 5
6 CSB
MCP632
3x3 DFN*
VINA+
VINA
VSS
VOUTA
VDD
VOUTB
VINB
VINB+
* Includes Exposed Thermal Pad (EP); see Table 3-1.
1
2
3
4
8
7
6
5
MCP633
SOIC
VIN+
VIN
VSS
VDD
VOUT
1
2
3
4
8
7
6
5 NC
CS
NC
MCP634
SOIC, TSSOP
VINA+
VINA-
VDD
1
2
3
4
14
13
12
11
VOUTA
VOUTD
VIND-
VIND+
VSS
VINB+ 5
10 VINC+
VINB- 6
9
VOUTB 7
8 VOUTC
VINC-
2
VDD
VINB+
VINA-
VIND+
VSS
VINC+
VINC-
VINA+
EP
16
1
15 14 13
3
4
12
11
10
9
567
8
17
MCP639
4x4 QFN*
EP
9
MCP631
2x3 TDFN*
VIN+
VIN
VSS
VDD
VOUT
1
2
3
4
8
7
6
5 NC
NC
NC
EP
9
VIN+
VOUT
VSS
VIN-
MCP631
SOT-23-5
VDD
1
2
3
4
5
CS
VIN+
VOUT
VSS
VIN-
MCP633
SOT-23-6
VDD
1
2
3
4
5
6
MCP635
3x3 DFN*
VINA+
VINA
CSA
VOUTA
VDD
VOUTB
VINB-
CSB
1
2
3
5
10
9
8
6
VSS
VINB+
4
7
EP
11


Số phần tương tự - MCP635

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP635 MICROCHIP-MCP635 Datasheet
826Kb / 42P
   24 MHz, 2.5 mA Op Amps
2009
MCP635-E/MF MICROCHIP-MCP635-E/MF Datasheet
826Kb / 42P
   24 MHz, 2.5 mA Op Amps
2009
MCP635-E/SN MICROCHIP-MCP635-E/SN Datasheet
826Kb / 42P
   24 MHz, 2.5 mA Op Amps
2009
MCP635-E/UN MICROCHIP-MCP635-E/UN Datasheet
826Kb / 42P
   24 MHz, 2.5 mA Op Amps
2009
MCP635T MICROCHIP-MCP635T Datasheet
826Kb / 42P
   24 MHz, 2.5 mA Op Amps
2009
More results

Mô tả tương tự - MCP635

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP651 MICROCHIP-MCP651_14 Datasheet
1Mb / 62P
   Unity-Gain Stable
03/25/14
logo
Elantec Semiconductor
EL2073C ELANTEC-EL2073C Datasheet
368Kb / 12P
   200MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier
logo
Intersil Corporation
EL2073 INTERSIL-EL2073 Datasheet
252Kb / 10P
   200MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier
logo
Texas Instruments
OPA698 TI-OPA698 Datasheet
482Kb / 27P
[Old version datasheet]   Unity-Gain Stable, Wideband Voltage Limiting Amplifier
logo
Burr-Brown (TI)
OPA688 BURR-BROWN-OPA688 Datasheet
185Kb / 16P
   Unity Gain Stable, Wideband VOLTAGE LIMITING AMPLIFIER
logo
Texas Instruments
OPA698 TI1-OPA698_12 Datasheet
843Kb / 32P
[Old version datasheet]   Unity-Gain Stable, Wideband Voltage Limiting Amplifier
OPA698IDG4 TI1-OPA698IDG4 Datasheet
843Kb / 32P
[Old version datasheet]   Unity-Gain Stable, Wideband Voltage Limiting Amplifier
logo
Elantec Semiconductor
EL2224D ELANTEC-EL2224D Datasheet
318Kb / 1P
   Dual 60MHz Unity Gain Stable, Operational Amplifier
logo
Lowpower Semiconductor ...
LPA4809 POWER-LPA4809 Datasheet
815Kb / 10P
   140mW Headphone Amplifier with Unity-gain Stable
logo
Texas Instruments
OPA698M TI1-OPA698M Datasheet
566Kb / 32P
[Old version datasheet]   UNITY-GAIN STABLE WIDEBAND VOLTAGE LIMITING AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com