công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU24591 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện BU24591
Giải thích chi tiết về linh kiện  4bit 1chip micro-controller for CD-DA
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU24591 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  BU24591 Datasheet HTML 1Page - Rohm BU24591 Datasheet HTML 2Page - Rohm BU24591 Datasheet HTML 3Page - Rohm BU24591 Datasheet HTML 4Page - Rohm BU24591 Datasheet HTML 5Page - Rohm BU24591 Datasheet HTML 6Page - Rohm BU24591 Datasheet HTML 7Page - Rohm BU24591 Datasheet HTML 8Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
BU24591
Optical ICs
4/7
I / O
Type
I
8-bit serial data input.
A
I / O
8-bit serial data I/O.
I/O is switched by program.
E
I / O
Clock I/O for sending/receiving serial data.
Any of three type of internal clock and one external clock is
switched by program.
E
I
Analog data input.
Digital data input can be specified in a bit by program.
Upon resetting, analog input is specified.
G
O
LCD segment output or CMOS output can be switched in
4 ports by program.
Upon resetting, CMOS output is specified and polarity is "L".
F
O
LCD common output.
F
I
Pulse input.
A
I
It can be used as 1-bit input.
A
I
H
O
Oscillation circuit output.
H
I
Test input. (This is a terminal for testing and it contains
the pull-down resistor. Use it in the open state usually.)
B
I
Reset input.
(CPU is reset by setting this terminal to "L".)
A
Power supply
Ground
Oscillation circuit input.
Upon selecting 1/3 duty, COM3 outputs GND level.
External count clock input.
External clock input.
Function
21, 39
22, 40
23, 41
52 to 59
1 to 4
5 to 8
9 to 12
13 to 16
17 to 20
61 to 64
32
33, 34
49
50
60
47
51
48
Pin No.
SIN0, SIN1
SIO0, SIO1
SCK0, SCK1
ADC0 to ADC7
(ADC83A block
)
SEG00 to 03
SEG04 to 07
SEG08 to 11
SEG12 to 15
SEG16 to 19
COM0 to COM3
(LCD07A block
)
PWC
(PWC01A block
)
T0, T1
(TMR03B block
)
OSC1
TEST
RESET
VDD
GND
(SIO04B block
)
OSC2
(OSC03A block
)
Pin name


Số phần tương tự - BU24591

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU24530 ROHM-BU24530 Datasheet
445Kb / 6P
   Silicon Monolithic intergrated circuit
BU24545 ROHM-BU24545 Datasheet
420Kb / 6P
   Servo signal processor for compact disc player
More results

Mô tả tương tự - BU24591

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
SD4001 AUK-SD4001 Datasheet
2Mb / 74P
   4BIT MICRO CONTROLLER
SD4002 AUK-SD4002 Datasheet
2Mb / 74P
   4BIT MICRO CONTROLLER
logo
STMicroelectronics
STA1052 STMICROELECTRONICS-STA1052 Datasheet
189Kb / 14P
   DSP/MCU system for CD-DA, CD-CA, CD-ROM player
logo
Silan Microelectronics ...
SC73C1602 SILAN-SC73C1602 Datasheet
487Kb / 23P
   4BIT MCU FOR REMOTE CONTROLLER(MASK TYPE)
SC73C1402 SILAN-SC73C1402 Datasheet
386Kb / 19P
   4BIT MCU FOR REMOTE CONTROLLER(MASK TYPE)
SC73P1601 SILAN-SC73P1601 Datasheet
381Kb / 22P
   4BIT MCU FOR REMOTE CONTROLLER(OTP TYPE)
logo
List of Unclassifed Man...
BU9348K ETC-BU9348K Datasheet
188Kb / 2P
   RAM controller for CD player
logo
Rohm
BH6552FV ROHM-BH6552FV Datasheet
80Kb / 4P
   Voltage controller for CD-ROM
logo
Panasonic Semiconductor
AN8839NSB PANASONIC-AN8839NSB Datasheet
64Kb / 7P
   CD-DA head amplifier IC for 3-beam system optical pick-up
logo
List of Unclassifed Man...
CXD2512R ETC1-CXD2512R Datasheet
75Kb / 2P
   C-MOS ESP CONTROLLER FOR CD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com