công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1412NEPA bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1412NEPA
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A High-Speed MOSFET Drivers
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1412NEPA bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Microchip Technology

Back Button TC1412NEPA Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC1412NEPA Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC1412NEPA Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1412NEPA Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1412NEPA Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC1412NEPA Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology TC1412NEPA Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TC1412NEPA Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology TC1412NEPA Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
 2001-2015 Microchip Technology Inc.
DS20001391E-page 9
TC1412/TC1412N
5.0
PACKAGING INFORMATION
5.1
Package Marking Information
8-Lead PDIP (300 mil)
Example
XXXXXXXX
XXXXXNNN
YYWW
TC1412
CPA256
1317
OR
TC1412
CPA^^ 256
1317
3
e
Legend: XX...X
Customer-specific information
Y
Year code (last digit of calendar year)
YY
Year code (last 2 digits of calendar year)
WW
Week code (week of January 1 is week ‘01’)
NNN
Alphanumeric traceability code
RoHS Compliant JEDEC® designator for Matte Tin (Sn)
*
This package is RoHS Compliant. The RoHS Compliant JEDEC designator (
)
can be found on the outer packaging for this package.
Note:
In the event the full Microchip part number cannot be marked on one line, it will be carried over
to the next line, thus limiting the number of available characters for customer-specific
information.
3
e
3
e


Số phần tương tự - TC1412NEPA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1412NEPA TELCOM-TC1412NEPA Datasheet
66Kb / 5P
   2A HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
Microchip Technology
TC1412NEPA MICROCHIP-TC1412NEPA Datasheet
434Kb / 14P
   2A High-Speed MOSFET Drivers
2002
TC1412NEPA MICROCHIP-TC1412NEPA Datasheet
282Kb / 16P
   2A High-Speed MOSFET Drivers
03/25/03
More results

Mô tả tương tự - TC1412NEPA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1412 TELCOM-TC1412 Datasheet
66Kb / 5P
   2A HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
Microchip Technology
TC1412NEOA713 MICROCHIP-TC1412NEOA713 Datasheet
282Kb / 16P
   2A High-Speed MOSFET Drivers
03/25/03
TC1412 MICROCHIP-TC1412_03 Datasheet
343Kb / 16P
   2A High-Speed MOSFET Drivers
2003
TC1412 MICROCHIP-TC1412_13 Datasheet
261Kb / 18P
   2A High-Speed MOSFET Drivers
2001-2012 11/27/12
TC1412 MICROCHIP-TC1412 Datasheet
434Kb / 14P
   2A High-Speed MOSFET Drivers
2002
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5062 MAXIM-MAX5062_07 Datasheet
351Kb / 20P
   125V/2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Drivers
Rev 5; 5/07
MAX5062 MAXIM-MAX5062 Datasheet
471Kb / 19P
   125V/2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Drivers
Rev 3; 10/05
MAX15012 MAXIM-MAX15012 Datasheet
271Kb / 14P
   175V/2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Drivers
Rev 0; 5/06
MAX15012 MAXIM-MAX15012_07 Datasheet
372Kb / 18P
   175V/2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Drivers
Rev 1; 12/07
logo
ON Semiconductor
NCP4413 ONSEMI-NCP4413 Datasheet
94Kb / 8P
   High-Speed MOSFET Drivers
August, 2002 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com