công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1413N bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1413N
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A High-Speed MOSFET Drivers
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1413N bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Microchip Technology

Back Button TC1413N Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC1413N Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC1413N Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1413N Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1413N Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC1413N Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology TC1413N Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TC1413N Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology TC1413N Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
 2001-2015 Microchip Technology Inc.
DS20001392E-page 9
TC1413/TC1413N
5.0
PACKAGING INFORMATION
5.1
Package Marking Information
XXXXXXXX
XXXXXNNN
YYWW
8-Lead PDIP (300 mil)
Example
TC1413
CPA^^ 256
1318
3
e
OR
TC1413
CPA256
1318
Legend: XX...X
Customer-specific information
Y
Year code (last digit of calendar year)
YY
Year code (last 2 digits of calendar year)
WW
Week code (week of January 1 is week ‘01’)
NNN
Alphanumeric traceability code
RoHS Compliant JEDEC® designator for Matte Tin (Sn)
*
This package is RoHS Compliant. The RoHS Compliant JEDEC designator (
)
can be found on the outer packaging for this package.
Note:
In the event the full Microchip part number cannot be marked on one line, it will be carried over
to the next line, thus limiting the number of available characters for customer-specific
information.
3
e
3
e


Số phần tương tự - TC1413N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1413N TELCOM-TC1413N Datasheet
68Kb / 5P
   3A HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
Microchip Technology
TC1413N MICROCHIP-TC1413N Datasheet
439Kb / 14P
   3A High-Speed MOSFET Drivers
2002
TC1413N MICROCHIP-TC1413N Datasheet
345Kb / 16P
   3A High-Speed MOSFET Drivers
2003
TC1413N MICROCHIP-TC1413N Datasheet
262Kb / 18P
   3A High-Speed MOSFET Drivers
2001-2012 11/27/12
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1413NCOA TELCOM-TC1413NCOA Datasheet
68Kb / 5P
   3A HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
More results

Mô tả tương tự - TC1413N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1413 TELCOM-TC1413 Datasheet
68Kb / 5P
   3A HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
Microchip Technology
TC1413 MICROCHIP-TC1413_03 Datasheet
345Kb / 16P
   3A High-Speed MOSFET Drivers
2003
TC1413 MICROCHIP-TC1413 Datasheet
439Kb / 14P
   3A High-Speed MOSFET Drivers
2002
TC1413 MICROCHIP-TC1413_13 Datasheet
262Kb / 18P
   3A High-Speed MOSFET Drivers
2001-2012 11/27/12
logo
ON Semiconductor
NCP4423 ONSEMI-NCP4423 Datasheet
90Kb / 12P
   3A Dual High-Speed MOSFET Drivers
October, 2000 ??Rev. 1
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC4423 TELCOM-TC4423 Datasheet
84Kb / 7P
   3A DUAL HIGH-SPEED POWER MOSFET DRIVERS
logo
Microchip Technology
TC4425AVOA MICROCHIP-TC4425AVOA Datasheet
697Kb / 22P
   3A Dual High-Speed Power MOSFET Drivers
12/08/06
TC4423 MICROCHIP-TC4423_04 Datasheet
321Kb / 18P
   3A Dual High-Speed Power MOSFET Drivers
2004
TC4423A MICROCHIP-TC4423A Datasheet
771Kb / 22P
   3A Dual High-Speed Power MOSFET Drivers
2007
TC4424AVOA713 MICROCHIP-TC4424AVOA713 Datasheet
773Kb / 22P
   3A Dual High-Speed Power MOSFET Drivers
12/08/06
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com