công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14504BDG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14504BDG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex Level Shifter for TTL to CMOS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14504BDG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC14504BDG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14504BDG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14504BDG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14504BDG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14504BDG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14504BDG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14504BDG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
MC14504B
http://onsemi.com
6
PACKAGE DIMENSIONS
SOIC−16
D SUFFIX
PLASTIC SOIC PACKAGE
CASE 751B−05
ISSUE K
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE MOLD
PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006) PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION
SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
18
16
9
SEATING
PLANE
F
J
M
R X 45
_
G
8 PL
P
−B−
−A−
M
0.25 (0.010)
B S
−T−
D
K
C
16 PL
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
9.80
10.00
0.386
0.393
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.229
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
____
6.40
16X
0.58
16X
1.12
1.27
DIMENSIONS: MILLIMETERS
1
PITCH
SOLDERING FOOTPRINT
16
89
8X


Số phần tương tự - MC14504BDG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14504BDG ONSEMI-MC14504BDG Datasheet
106Kb / 8P
   Hex Level Shifter for TTL to CMOS or CMOS to CMOS
August, 2005 ??Rev. 6
MC14504BDG ONSEMI-MC14504BDG Datasheet
141Kb / 7P
   Hex Level Shifter for TTL to CMOS or CMOS to CMOS
June, 2011 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC14504BDG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4504B TI1-CD4504B_15 Datasheet
898Kb / 16P
[Old version datasheet]   Cmos Hex Voltage-Level Shifter for TTL-to-Cmos
logo
ON Semiconductor
MC14504B ONSEMI-MC14504B_05 Datasheet
106Kb / 8P
   Hex Level Shifter for TTL to CMOS or CMOS to CMOS
August, 2005 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC14504B MOTOROLA-MC14504B Datasheet
100Kb / 5P
   Hex Level Shifter for TTL to CMOS or CMOS to CMOS
REV 3
logo
ON Semiconductor
MC14504B ONSEMI-MC14504B_11 Datasheet
141Kb / 7P
   Hex Level Shifter for TTL to CMOS or CMOS to CMOS
June, 2011 ??Rev. 7
MC14504B ONSEMI-MC14504B Datasheet
188Kb / 8P
   Hex Level Shifter for TTL to CMOS or COMS to CMOS
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Texas Instruments
CD4504B-EP TI-CD4504B-EP Datasheet
589Kb / 13P
[Old version datasheet]   CMOS HEX VOLTAGE-LEVEL SHIFTER FOR TTL-TO-CMOS or CMOS-TO-CMOS OPERATION
logo
Intersil Corporation
CD4504BMS INTERSIL-CD4504BMS Datasheet
60Kb / 8P
   CMOS Hex Voltage Level Shifter for TTL-to-CMOS or CMOS-to-CMOS Operation
December 1992
logo
Texas Instruments
CD4504B TI-CD4504B Datasheet
219Kb / 5P
[Old version datasheet]   CMOS HEX VOLTAGE-LEVEL SHIFTER FOR TTL-TO-CMOS OR CMOS-TO-CMOS OPERATION
logo
Intersil Corporation
CD4504BT INTERSIL-CD4504BT Datasheet
33Kb / 3P
   CMOS Hex Voltage Level Shifter for TTL-to-CMOS or CMOS-to-CMOS Operation
July 1999
logo
Texas Instruments
CD4504B TI1-CD4504B_12 Datasheet
891Kb / 16P
[Old version datasheet]   CMOS Hex Voltage Level Shifter for TTL-to-CMOS or CMOS-to-CMOS Operation
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com