công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HC02ADR2G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HC02ADR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input NOR Gate
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HC02ADR2G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC74HC02ADR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HC02ADR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HC02ADR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HC02ADR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HC02ADR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HC02ADR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74HC02ADR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
MC74HC02A
http://onsemi.com
4
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC74HC02ADG
SOIC−14
(Pb−Free)
55 Units / Rail
MC74HC02ADR2G
SOIC−14
(Pb−Free)
2500 / Tape & Reel
MC74HC02ADTR2G
TSSOP−14
(Pb−Free)
2500 / Tape & Reel
NLV74HC02ADR2G*
SOIC−14
(Pb−Free)
2500 / Tape & Reel
NLV74HC02ADTR2G*
TSSOP−14
(Pb−Free)
2500 / Tape & Reel
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
*NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100 Qualified and PPAP
Capable
Figure 1. Switching Waveforms
tf
tr
VCC
GND
90%
50%
10%
90%
50%
10%
INPUT
A OR B
OUTPUT Y
tPHL
tPLH
tTLH
tTHL
*Includes all probe and jig capacitance
Figure 2. Test Circuit
CL*
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
EXPANDED LOGIC DIAGRAM
(1/4 OF THE DEVICE)
Y
A
B


Số phần tương tự - MC74HC02ADR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HC02ADR2G ONSEMI-MC74HC02ADR2G Datasheet
145Kb / 8P
   Quad 2?묲nput NOR Gate High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
October, 2006 ??Rev. 11
More results

Mô tả tương tự - MC74HC02ADR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74VHC02 NXP-74VHC02 Datasheet
92Kb / 14P
   Quad 2-input NOR gate
Rev. 01-13 August 2009
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC02F TOSHIBA-TC74VHC02F_07 Datasheet
255Kb / 9P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Integral Corp.
IN74HC02A INTEGRAL-IN74HC02A Datasheet
232Kb / 5P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Texas Instruments
CD74AC02 TI-CD74AC02 Datasheet
33Kb / 5P
[Old version datasheet]   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC4001BP TOSHIBA-TC4001BP_07 Datasheet
250Kb / 9P
   Quad 2 Input NOR Gate
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC02 FAIRCHILD-74VHC02_07 Datasheet
291Kb / 9P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC02F TOSHIBA-TC74AC02F_12 Datasheet
238Kb / 8P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
NXP Semiconductors
74LVC02AD112 NXP-74LVC02AD112 Datasheet
164Kb / 14P
   Quad 2-input NOR gate
Rev. 8-16 November 2011
logo
Fairchild Semiconductor
74ACTQ02 FAIRCHILD-74ACTQ02_05 Datasheet
114Kb / 8P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
National Semiconductor ...
54AC02 NSC-54AC02 Datasheet
111Kb / 6P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
NXP Semiconductors
74F02 PHILIPS-74F02 Datasheet
99Kb / 11P
   Quad 2-input NOR gate
1990 Oct 04
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com