công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14511B bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14511B
Giải thích chi tiết về linh kiện  BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Drive
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14511B bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC14511B_14 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14511B_14 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14511B_14 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14511B_14 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14511B_14 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14511B_14 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14511B_14 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC14511B_14 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC14511B_14 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
MC14511B
http://onsemi.com
6
CONNECTIONS TO VARIOUS DISPLAY READOUTS
COMMON
CATHODE LED
≈ 1.7 V
VDD
VSS
VDD
COMMON
ANODE LED
VSS
≈ 1.7 V
LIGHT EMITTING DIODE (LED) READOUT
INCANDESCENT READOUT
FLUORESCENT READOUT
GAS DISCHARGE READOUT
LIQUID CRYSTAL (LCD) READOUT
VDD
VDD
**
VSS
VDD
VSS
FILAMENT
SUPPLY
DIRECT
(LOW BRIGHTNESS)
VSS OR APPROPRIATE
VOLTAGE BELOW VSS.
(CAUTION: Maximum working voltage = 18.0 V)
VDD
APPROPRIATE
VOLTAGE
VSS
VSS
VDD
EXCITATION
(SQUARE WAVE,
VSS TO VDD)
1/4 OF MC14070B
** A filament pre−warm resistor is recommended to reduce filament
thermal shock and increase the effective cold resistance of the
filament.
Direct DC drive of LCD’s not recommended for life of
LCD readouts.


Số phần tương tự - MC14511B_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14511BCL MOTOROLA-MC14511BCL Datasheet
130Kb / 9P
   BCD-TO-SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER
logo
ON Semiconductor
MC14511BCP ONSEMI-MC14511BCP Datasheet
221Kb / 12P
   BCD-To-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Motorola, Inc
MC14511BCP MOTOROLA-MC14511BCP Datasheet
130Kb / 9P
   BCD-TO-SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER
logo
ON Semiconductor
MC14511BCP ONSEMI-MC14511BCP Datasheet
203Kb / 10P
   BCD?뭈o?뭆even Segment Latch/Decoder/Driver
September, 2006 ??Rev. 8
MC14511BCPG ONSEMI-MC14511BCPG Datasheet
203Kb / 10P
   BCD?뭈o?뭆even Segment Latch/Decoder/Driver
September, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC14511B_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
HD14511B HITACHI-HD14511B Datasheet
98Kb / 6P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC4543P RENESAS-HD74HC4543P Datasheet
118Kb / 9P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
Unisonic Technologies
MC14511 UTC-MC14511_18 Datasheet
236Kb / 8P
   BCD-TO-SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER
logo
STMicroelectronics
HCF4511B STMICROELECTRONICS-HCF4511B Datasheet
498Kb / 13P
   BCD TO SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC4543 HITACHI-HD74HC4543 Datasheet
68Kb / 10P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC4511 RENESAS-HD74HC4511 Datasheet
107Kb / 8P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
Toshiba Semiconductor
TC4511BP TOSHIBA-TC4511BP_07 Datasheet
401Kb / 10P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
Unisonic Technologies
MC14511 UTC-MC14511 Datasheet
145Kb / 9P
   BCD-TO-SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER
logo
List of Unclassifed Man...
SCL4543B ETC1-SCL4543B Datasheet
624Kb / 3P
   BCD - TO SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER DRIVER
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC4543 RENESAS-HD74HC4543 Datasheet
296Kb / 11P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
Mar 30, 2006
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com