công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC1G00DFT1G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC1G00DFT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single 2-Input NAND Gate
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC1G00DFT1G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC1G00DFT1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC1G00DFT1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC1G00DFT1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC1G00DFT1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC1G00DFT1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC1G00DFT1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MC74VHC1G00
http://onsemi.com
4
VCC
GND
50%
50% VCC
A or B
Y
tPHL
tPLH
Figure 4. Switching Waveforms
Figure 5. Test Circuit
*Includes all probe and jig capacitance.
A 1−MHz square input wave is recommended
for propagation delay tests.
CL*
INPUT
VCC
OUTPUT
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC74VHC1G00DFT1G
SC70−5/SC−88A/SOT−353
(Pb−Free)
3000 / Tape & Reel
MC74VHC1G00DFT2G
NLVVHC1G00DFT2G*
MC74VHC1G00DTT1G
SOT23−5/TSOP−5/SC59−5
(Pb−Free)
NLVVHC1G00DTT1G*
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
*NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100 Qualified and PPAP
Capable.


Số phần tương tự - MC74VHC1G00DFT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G00DFT1G ONSEMI-MC74VHC1G00DFT1G Datasheet
117Kb / 6P
   Single 2-Input NAND Gate
May, 2013 ??Rev. 20
MC74VHC1G00DFT1G ONSEMI-MC74VHC1G00DFT1G Datasheet
205Kb / 14P
   Single 2-Input NAND Gate
November, 2018 ??Rev. 22
MC74VHC1G00DFT1G ONSEMI-MC74VHC1G00DFT1G Datasheet
182Kb / 14P
   Single 2-Input NAND Gate
March, 2022 ??Rev. 26
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC1G00DFT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G00 PHILIPS-74LVC1G00 Datasheet
86Kb / 15P
   Single 2-input NAND gate
2004 Sep 07
logo
Rohm
BU4S11 ROHM-BU4S11 Datasheet
39Kb / 4P
   Single 2-input NAND gate
logo
ON Semiconductor
NLU1G00 ONSEMI-NLU1G00 Datasheet
135Kb / 8P
   Single 2-Input NAND Gate
April, 2008 ??Rev. 0
MC74HC1G00 ONSEMI-MC74HC1G00 Datasheet
62Kb / 6P
   Single 2-Input NAND Gate
January, 2005 ??Rev. 9
logo
Unisonic Technologies
U74LVC1G00 UTC-U74LVC1G00_15 Datasheet
201Kb / 6P
   SINGLE 2-INPUT NAND GATE
logo
ON Semiconductor
MC74HC1G00 ONSEMI-MC74HC1G00_18 Datasheet
172Kb / 9P
   Single 2-Input NAND Gate
November, 2018 ??Rev. 12
MC74VHC1G01 ONSEMI-MC74VHC1G01_18 Datasheet
206Kb / 14P
   Single 2-Input NAND Gate
November, 2018 ??Rev. 17
MC74VHC1G00 ONSEMI-MC74VHC1G00_V01 Datasheet
182Kb / 14P
   Single 2-Input NAND Gate
March, 2022 ??Rev. 26
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G00 NEXPERIA-74LVC1G00 Datasheet
256Kb / 16P
   Single 2-input NAND gate
Rev. 13 - 8 February 2022
logo
ON Semiconductor
NLU1G00 ONSEMI-NLU1G00_16 Datasheet
142Kb / 7P
   Single 2-Input NAND Gate
June, 2016 ??Rev. 3
NL17SZ00 ONSEMI-NL17SZ00_16 Datasheet
98Kb / 9P
   Single 2-Input NAND Gate
April, 2016 ??Rev. 13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com