công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC1G04DFT1G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC1G04DFT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Inverter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC1G04DFT1G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC1G04DFT1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC1G04DFT1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC1G04DFT1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC1G04DFT1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC1G04DFT1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC1G04DFT1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
MC74VHC1G04
http://onsemi.com
3
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
VCC
TA = 255C
TA v 855C
*555C to 1255C
Symbol
Parameter
Test Conditions
(V)
Min
Typ
Max
Min
Max
Min
Max
Unit
VIH
Minimum High−Level
Input Voltage
2.0
3.0
4.5
5.5
1.5
2.1
3.15
3.85
1.5
2.1
3.15
3.85
1.5
2.1
3.15
3.85
V
VIL
Maximum Low−Level
Input Voltage
2.0
3.0
4.5
5.5
0.5
0.9
1.35
1.65
0.5
0.9
1.35
1.65
0.5
0.9
1.35
1.65
V
VOH
Minimum High−Level
Output Voltage
VIN = VIH or VIL
VIN = VIH or VIL
IOH = *50 mA
2.0
3.0
4.5
1.9
2.9
4.4
2.0
3.0
4.5
1.9
2.9
4.4
1.9
2.9
4.4
V
VIN = VIH or VIL
IOH = *4 mA
IOH = *8 mA
3.0
4.5
2.58
3.94
2.48
3.80
2.34
3.66
VOL
Maximum Low−Level
Output Voltage
VIN = VIH or VIL
VIN = VIH or VIL
IOL = 50 mA
2.0
3.0
4.5
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
V
VIN = VIH or VIL
IOL = 4 mA
IOL = 8 mA
3.0
4.5
0.36
0.36
0.44
0.44
0.52
0.52
IIN
Maximum Input
Leakage Current
VIN = 5.5 V or GND
0 to
5.5
±0.1
±1.0
±1.0
mA
ICC
Maximum Quiescent
Supply Current
VIN = VCC or GND
5.5
1.0
10
40
mA
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Input tr = tf = 3.0 ns
Symbol
Parameter
Test Conditions
TA = 25°C
TA ≤ 85°C
−55 ≤ TA ≤ 125°C
Unit
Min
Typ
Max
Min
Max
Min
Max
tPLH,
tPHL
Maximum
Propagation Delay,
Input A to Y
VCC = 3.3 ± 0.3 V CL = 15 pF
CL = 50 pF
4.5
6.4
7.1
10.6
8.5
12.0
10.0
14.5
ns
VCC = 5.0 ± 0.5 V CL = 15 pF
CL = 50 pF
3.5
4.5
5.5
7.5
6.5
8.5
8.0
10.0
CIN
Maximum Input
Capacitance
4
10
10
10
pF
Typical @ 25°C, VCC = 5.0 V
CPD
Power Dissipation Capacitance (Note 6)
8.0
pF
6. CPD is defined as the value of the internal equivalent capacitance which is calculated from the operating current consumption without load.
Average operating current can be obtained by the equation: ICC(OPR) = CPD  VCC  fin + ICC. CPD is used to determine the no−load dynamic
power consumption; PD = CPD  VCC2  fin + ICC  VCC.


Số phần tương tự - MC74VHC1G04DFT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G04DFT1G ONSEMI-MC74VHC1G04DFT1G Datasheet
72Kb / 6P
   Single Inverter
January, 2007 ??Rev. 14
MC74VHC1G04DFT1G ONSEMI-MC74VHC1G04DFT1G Datasheet
206Kb / 15P
   Single Inverter
November, 2018 ??Rev. 17
MC74VHC1G04DFT1G ONSEMI-MC74VHC1G04DFT1G Datasheet
141Kb / 16P
   Single Inverter
March, 2022 ??Rev. 21
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC1G04DFT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G04 PHILIPS-74LVC1G04 Datasheet
68Kb / 16P
   Single inverter
2002 Oct 02
logo
ON Semiconductor
NLU1G04 ONSEMI-NLU1G04_16 Datasheet
143Kb / 7P
   Single Inverter
July, 2016 ??Rev. 4
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G04 NXP-74LVC1G04_09 Datasheet
92Kb / 15P
   Single inverter
Rev. 08-27 April 2009
logo
ON Semiconductor
NLU1G04 ONSEMI-NLU1G04 Datasheet
98Kb / 8P
   Single Inverter
March, 2008 - Rev. 1
NL17SH04 ONSEMI-NL17SH04 Datasheet
102Kb / 5P
   Single Inverter
August, 2011 ??Rev. 1
NL17SV04XV5T2 ONSEMI-NL17SV04XV5T2 Datasheet
41Kb / 6P
   Single Inverter
January, 2005 ??Rev. 2
logo
STMicroelectronics
74V1G04 STMICROELECTRONICS-74V1G04_04 Datasheet
110Kb / 9P
   SINGLE INVERTER
logo
ON Semiconductor
NL17SG04 ONSEMI-NL17SG04 Datasheet
103Kb / 6P
   Single Inverter
August, 2012 ??Rev. 1
logo
Rohm
BU4SU69G2 ROHM-BU4SU69G2 Datasheet
216Kb / 5P
   Single inverter
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G04 ONSEMI-MC74VHC1G04_07 Datasheet
72Kb / 6P
   Single Inverter
January, 2007 ??Rev. 14
NL17SZ04XV5T2 ONSEMI-NL17SZ04XV5T2 Datasheet
59Kb / 6P
   Single Inverter
January, 2005 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com