công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC1G04 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC1G04
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Inverter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC1G04 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC1G04 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC1G04 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC1G04 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC1G04 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC1G04 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC1G04 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
MC74VHC1G04
http://onsemi.com
5
PACKAGE DIMENSIONS
SC−88A (SC−70−5/SOT−353)
CASE 419A−02
ISSUE L
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING
PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. 419A−01 OBSOLETE. NEW STANDARD
419A−02.
4. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD FLASH, PROTRUSIONS, OR GATE
BURRS.
DIM
A
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
1.80
2.20
0.071
0.087
INCHES
B
1.15
1.35
0.045
0.053
C
0.80
1.10
0.031
0.043
D
0.10
0.30
0.004
0.012
G
0.65 BSC
0.026 BSC
H
---
0.10
---
0.004
J
0.10
0.25
0.004
0.010
K
0.10
0.30
0.004
0.012
N
0.20 REF
0.008 REF
S
2.00
2.20
0.079
0.087
B
0.2 (0.008) MM
12
3
4
5
A
G
S
D 5 PL
H
C
N
J
K
−B−
mm
inches
SCALE 20:1
0.65
0.025
0.65
0.025
0.50
0.0197
0.40
0.0157
1.9
0.0748
SOLDER FOOTPRINT


Số phần tương tự - MC74VHC1G04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G04 ONSEMI-MC74VHC1G04 Datasheet
179Kb / 8P
   Inverter
November, 1999 ??Rev. 1
logo
Leshan Radio Company
MC74VHC1G04 LRC-MC74VHC1G04 Datasheet
200Kb / 4P
   Inverter
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G04 ONSEMI-MC74VHC1G04 Datasheet
72Kb / 6P
   Single Inverter
January, 2007 ??Rev. 14
MC74VHC1G04 ONSEMI-MC74VHC1G04 Datasheet
206Kb / 15P
   Single Inverter
November, 2018 ??Rev. 17
MC74VHC1G04 ONSEMI-MC74VHC1G04 Datasheet
141Kb / 16P
   Single Inverter
March, 2022 ??Rev. 21
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC1G04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G04 PHILIPS-74LVC1G04 Datasheet
68Kb / 16P
   Single inverter
2002 Oct 02
logo
ON Semiconductor
NLU1G04 ONSEMI-NLU1G04_16 Datasheet
143Kb / 7P
   Single Inverter
July, 2016 ??Rev. 4
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G04 NXP-74LVC1G04_09 Datasheet
92Kb / 15P
   Single inverter
Rev. 08-27 April 2009
logo
ON Semiconductor
NLU1G04 ONSEMI-NLU1G04 Datasheet
98Kb / 8P
   Single Inverter
March, 2008 - Rev. 1
NL17SH04 ONSEMI-NL17SH04 Datasheet
102Kb / 5P
   Single Inverter
August, 2011 ??Rev. 1
NL17SV04XV5T2 ONSEMI-NL17SV04XV5T2 Datasheet
41Kb / 6P
   Single Inverter
January, 2005 ??Rev. 2
logo
STMicroelectronics
74V1G04 STMICROELECTRONICS-74V1G04_04 Datasheet
110Kb / 9P
   SINGLE INVERTER
logo
ON Semiconductor
NL17SG04 ONSEMI-NL17SG04 Datasheet
103Kb / 6P
   Single Inverter
August, 2012 ??Rev. 1
logo
Rohm
BU4SU69G2 ROHM-BU4SU69G2 Datasheet
216Kb / 5P
   Single inverter
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G04 ONSEMI-MC74VHC1G04_07 Datasheet
72Kb / 6P
   Single Inverter
January, 2007 ??Rev. 14
NL17SZ04XV5T2 ONSEMI-NL17SZ04XV5T2 Datasheet
59Kb / 6P
   Single Inverter
January, 2005 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com