công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35
Giải thích chi tiết về linh kiện  optical indicators
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
2012-04-20
4
LSY T676
Kennwerte
Characteristics
(
T
A = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
super red
yellow
Wellenlänge des emittierten Lichtes
(typ.)
Wavelength at peak emission
I
F = 20 mA
λ
peak
645
591
nm
Dominantwellenlänge
5) Seite 17
Dominant wavelength
5) page 17
I
F = 20 mA
λ
dom
633
± 6
587
–4/+5
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 %
I
rel max
(typ.)
Spectral bandwidth at 50 %
I
rel max
I
F = 20 mA
∆λ
16
15
nm
Abstrahlwinkel bei 50 %
I
V (Vollwinkel)
(typ.)
Viewing angle at 50 %
I
V
2
ϕ
120
120
Grad
deg.
Durchlassspannung
6) Seite 17
(min.)
Forward voltage
6) page 17
(typ.)
I
F = 20 mA
(max.)
V
F
V
F
V
F
1.8
2.0
2.3
1.9
2.0
2.4
V
V
V
Sperrstrom
(typ.)
Reverse current
(max.)
V
R = 12 V
I
R
I
R
0.01
10
0.01
10
µA
µA
Temperaturkoeffizient von
λ
peak
(typ.)
Temperature coefficient of
λ
peak
I
F = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TCλpeak
0.14
0.13
nm/K
Temperaturkoeffizient von
λ
dom
(typ.)
Temperature coefficient of
λ
dom
I
F = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TCλdom
0.05
0.10
nm/K
Temperaturkoeffizient von
V
F
(typ.)
Temperature coefficient of
V
F
I
F = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TC
V
– 2.0
– 2.5
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
(typ.)
Optical efficiency
I
F = 20 mA
η
opt
7
11
lm/W


Số phần tương tự - LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ams AG
LSYT676-P2R1-1-0+Q2S1-35 AMSCO-LSYT676-P2R1-1-0+Q2S1-35 Datasheet
1Mb / 24P
   Two chip LEDs for indicators that allow to display red, green and yellow by color mixing
Version 1.2 2022-05-10
More results

Mô tả tương tự - LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LSYT67B OSRAM-LSYT67B Datasheet
429Kb / 15P
   optical indicators
LOGT77K OSRAM-LOGT77K Datasheet
519Kb / 16P
   optical indicators
LSYT676 OSRAM-LSYT676 Datasheet
398Kb / 17P
   optical indicators
LSGT77K-JL-1-HK-1 OSRAM-LSGT77K-JL-1-HK-1 Datasheet
365Kb / 16P
   optical indicators
logo
Copal Electronics
PZ-30 COPAL-PZ-30_16 Datasheet
139Kb / 7P
   PRESSURE INDICATORS
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1700-B00A1 AVAGO-HLMP-1700-B00A1 Datasheet
294Kb / 10P
   Telecommunications indicators
HLMP-1719-A00A2 AVAGO-HLMP-1719-A00A2 Datasheet
294Kb / 10P
   Telecommunications indicators
logo
Omron Electronics LLC
K3HB OMRON-K3HB Datasheet
1Mb / 32P
   Digital Indicators
logo
Copal Electronics
PZ-200 COPAL-PZ-200_16 Datasheet
91Kb / 4P
   PRESSURE INDICATORS
logo
QT Optoelectronics
MV53173 QT-MV53173 Datasheet
309Kb / 3P
   PANEL INDICATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com