công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G0512S-2WR2 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.

tên linh kiện G0512S-2WR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIP package
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MORNSUN [MORNSUN Science& Technology Ltd.]
Trang chủ  http://www.mornsun-power.com
Logo MORNSUN - MORNSUN Science& Technology Ltd.

G0512S-2WR2 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.

  G0512S-2WR2 Datasheet HTML 1Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. G0512S-2WR2 Datasheet HTML 2Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. G0512S-2WR2 Datasheet HTML 3Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. G0512S-2WR2 Datasheet HTML 4Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. G0512S-2WR2 Datasheet HTML 5Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
DC/DC Converter
G_S-2WR2 & H_S-2WR2 Series
2016.03.07-A/0
Page 5 of 5
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd. reserves the copyright and right of final interpretation
Dimensions and Recommended Layout
Notes:
1. Packing Information please refer to 'Product Packing Information'. Packing bag number: 58200013;
2. If the product is operated under the min. required load, the product performance cannot be guaranteed to comply with all
performance indexes in this datasheet;
3. The max. capacitive load should be tested within the input voltage range and under full load conditions;
4. Unless otherwise specified, data in this datasheet should be tested under the conditions of Ta=25°C, humidity<75% when inputting
nominal voltage and outputting rated load;
5. All index testing methods in this datasheet are based on our Company’s corporate standards;
6. We can provide product customization service, and please directly contact our technicians for specific information;
7. Specifications of this product are subject to changes without prior notice.
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.
Address: No. 5, Kehui St. 1, Kehui Development Center, Science Ave., Guangzhou Science City, Luogang District, Guangzhou, P. R. China
Tel: 86-20-38601850-8801
Fax: 86-20-38601272
E-mail: info@mornsun.cn


Số phần tương tự - G0512S-2WR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MORNSUN Science& Techno...
G0512S-2W MORNSUN-G0512S-2W Datasheet
1Mb / 5P
   DC/DC Converter
logo
Guangzhou Reicu Electro...
G0512S-2W REICU-G0512S-2W Datasheet
437Kb / 1P
   6000VDC Isolated 2W Double Output SIP-Package
REV:3.1
More results

Mô tả tương tự - G0512S-2WR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DB Lectro Inc
102E-1A DBLECTRO-102E-1A Datasheet
1Mb / 2P
   Micro SIP package
logo
MORNSUN Science& Techno...
B0303YS-W2 MORNSUN-B0303YS-W2 Datasheet
120Kb / 2P
   MINIATURE SIP PACKAGE
logo
DB Lectro Inc
101E-1A DBLECTRO-101E-1A Datasheet
850Kb / 2P
   Micro SIP package
logo
MORNSUN Science& Techno...
QA121 MORNSUN-QA121 Datasheet
1Mb / 4P
   Ultra Compact SIP package
logo
Total Power Internation...
MAW01 TOTAL-POWER-MAW01 Datasheet
379Kb / 4P
   Compact SIP-6 Package
logo
Yamaichi Electronics Co...
IC70-0726-G4 YAMAICHI-IC70-0726-G4 Datasheet
40Kb / 1P
   Single Inline Package (SIP)
logo
RSG Electronic Componen...
WRAS-3WR2 RSG-WRAS-3WR2 Datasheet
665Kb / 7P
   Ultra-Miniature SIP Package
WRBS-3WR2 RSG-WRBS-3WR2 Datasheet
665Kb / 7P
   Ultra-Miniature SIP Package
WRFS-3WR2 RSG-WRFS-3WR2 Datasheet
658Kb / 7P
   Ultra-Miniature SIP Package
logo
Guangzhou Reicu Electro...
K78X2-500 REICU-K78X2-500 Datasheet
281Kb / 1P
   Regulated Single Output SIP-Package
REV:13.2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com