công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14512BDR2G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14512BDR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel Data Selector
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14512BDR2G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC14512BDR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14512BDR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14512BDR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14512BDR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14512BDR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14512BDR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
MC14512B
http://onsemi.com
3
SWITCHING CHARACTERISTICS (Note 5) (CL = 50 pF, TA = 25_C, See Figure 1)
Characteristic
Symbol
VDD
All Types
Unit
Typ
(Note 6)
Max
Output Rise and Fall Time
tTLH, tTHL = (1.5 ns/pF) CL + 25 ns
tTLH, tTHL = (0.75 ns/pF) CL + 12.5 ns
tTLH, tTHL = (0.55 ns/pF) CL + 9.5 ns
tTLH,
tTHL
5.0
10
15
100
50
40
200
100
80
ns
Propagation Delay Time (Figure 2)
Inhibit, Control, or Data to Z
tPLH
5.0
10
15
330
125
85
650
250
170
ns
Propagation Delay Time (Figure 2)
Inhibit, Control, or Data to Z
tPHL
5.0
10
15
330
125
85
650
250
170
ns
3−State Output Delay Times (Figure 3)
“1” or “0” to High Z, and
High Z to “1” or “0”
tPHZ, tPLZ,
tPZH, tPZL
5.0
10
15
60
35
30
150
100
75
ns
5. The formulas given are for the typical characteristics only at 25
_C.
6. Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance.
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC14512BDG
SOIC−16
(Pb−Free)
48 Units / Rail
NLV14512BDG*
SOIC−16
(Pb−Free)
48 Units / Rail
MC14512BDR2G
SOIC−16
(Pb−Free)
2500 / Tape & Reel
NLV14512BDR2G*
SOIC−16
(Pb−Free)
2500 / Tape & Reel
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
*NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100 Qualified and PPAP
Capable.


Số phần tương tự - MC14512BDR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14512BDR2G ONSEMI-MC14512BDR2G Datasheet
93Kb / 7P
   8?묬hannel Data Selector
November, 2006 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC14512BDR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14512B ONSEMI-MC14512B Datasheet
178Kb / 8P
   8-Channel Data Selector
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Toshiba Semiconductor
TC4512BP TOSHIBA-TC4512BP Datasheet
261Kb / 7P
   8-CHANNEL DATA SELECTOR
logo
Hitachi Semiconductor
HD14512B HITACHI-HD14512B Datasheet
81Kb / 7P
   8-channel Data Selector
logo
List of Unclassifed Man...
MMC4512 ETC-MMC4512 Datasheet
116Kb / 4P
   8-CHANNEL DATA SELECTOR
logo
Toshiba Semiconductor
TC4512BP TOSHIBA-TC4512BP_07 Datasheet
353Kb / 9P
   8-Channel Data Selector
logo
STMicroelectronics
HCF4512B STMICROELECTRONICS-HCF4512B_02 Datasheet
278Kb / 9P
   8 CHANNEL DATA SELECTOR
HCC4512B STMICROELECTRONICS-HCC4512B Datasheet
278Kb / 12P
   8-CHANNEL DATA SELECTOR
logo
Fairchild Semiconductor
CD4512BC FAIRCHILD-CD4512BC Datasheet
78Kb / 8P
   8-Channel Buffered Data Selector
logo
Texas Instruments
CD4512B TI1-CD4512B Datasheet
1Mb / 16P
[Old version datasheet]   CMOS 8-Channel Data Selector
CD4512B TI1-CD4512B_15 Datasheet
1Mb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS 8-Channel Data Selector
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com