công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14543BDG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14543BDG
Giải thích chi tiết về linh kiện  BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver for Liquid Crystals
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14543BDG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC14543BDG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14543BDG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14543BDG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14543BDG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14543BDG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14543BDG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14543BDG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14543BDG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
MC14543B
http://onsemi.com
4
SWITCHING CHARACTERISTICS (Note 6) (CL = 50 pF, TA = 25_C)
Characteristic
Symbol
VDD
Min
Typ
Max
Unit
Output Rise Time
tTLH = (3.0 ns/pF) CL + 30 ns
tTLH = (1.5 ns/pF) CL + 15 ns
tTLH = (1.1 ns/pF) CL + 10 ns
tTLH
5.0
10
15
100
50
40
200
100
80
ns
Output Fall Time
tTHL = (1.5 ns/pF) CL + 25 ns
tTHL = (0.75 ns/pF) CL + 12.5 ns
tTHL = (0.55 ns/pF) CL + 12.5 ns
tTHL
5.0
10
15
100
50
40
200
100
80
ns
Turn−Off Delay Time
tPLH = (1.7 ns/pF) CL + 520 ns
tPLH = (0.66 ns/pF) CL + 217 ns
tPLH = (0.5 ns/pF) CL + 160 ns
tPLH
5.0
10
15
605
250
185
1210
500
370
ns
Turn−On Delay Time
tPHL = (1.7 ns/pF) CL + 420 ns
tPHL = (0.66 ns/pF) CL + 172 ns
tPHL = (0.5 ns/pF) CL + 130 ns
tPHL
5.0
10
15
505
205
155
1650
660
495
ns
Setup Time
tsu
5.0
10
15
350
450
500
ns
Hold Time
th
5.0
10
15
40
30
20
ns
Latch Disable Pulse Width (Strobing Data)
tWH
5.0
10
15
250
100
80
125
50
40
ns
6. The formulas given are for the typical characteristics only.
LOGIC DIAGRAM
VDD = PIN 16
VSS = PIN 8
B3
LD1
D4
C2
A5
PHASE6
14g
15f
13e
12d
11c
10b
9a
BI7


Số phần tương tự - MC14543BDG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14543BDG ONSEMI-MC14543BDG Datasheet
112Kb / 8P
   BCD?뭪o?뭆even Segment Latch/Decoder/Driver for Liquid Crystals
June, 2006 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MC14543BDG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14543B ONSEMI-MC14543B Datasheet
201Kb / 8P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver for Liquid Crystals
March, 2000 ??Rev. 3
MC14543B ONSEMI-MC14543B_06 Datasheet
112Kb / 8P
   BCD?뭪o?뭆even Segment Latch/Decoder/Driver for Liquid Crystals
June, 2006 ??Rev. 6
logo
Hitachi Semiconductor
HD14511B HITACHI-HD14511B Datasheet
98Kb / 6P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC4543P RENESAS-HD74HC4543P Datasheet
118Kb / 9P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
Unisonic Technologies
MC14511 UTC-MC14511_18 Datasheet
236Kb / 8P
   BCD-TO-SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER
logo
STMicroelectronics
HCF4511B STMICROELECTRONICS-HCF4511B Datasheet
498Kb / 13P
   BCD TO SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC4543 HITACHI-HD74HC4543 Datasheet
68Kb / 10P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC4511 RENESAS-HD74HC4511 Datasheet
107Kb / 8P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
Toshiba Semiconductor
TC4511BP TOSHIBA-TC4511BP_07 Datasheet
401Kb / 10P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
Unisonic Technologies
MC14511 UTC-MC14511 Datasheet
145Kb / 9P
   BCD-TO-SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com