công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADF4360-2BCP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADF4360-2BCP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Synthesizer and VCO
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADF4360-2BCP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADF4360-2BCP Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADF4360-2BCP Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADF4360-2BCP Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADF4360-2BCP Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADF4360-2BCP Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADF4360-2BCP Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADF4360-2BCP Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADF4360-2BCP Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADF4360-2BCP Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
PRELIMINARY TECHNICAL DATA
REV. PrA 07/03
–6–
ADF4360-2
TPC 1. Open Loop VCO Phase Noise
TPC 2. VCO Phase Noise, 2000MHz, 200kHz PFD, 10kHz
loop bandwidth.
TPC 4. Close-In Phase Noise at 2000MHz (200kHz Channel
Spacing)
Typical Performance Characteristics:
TPC 6 Reference Spurs at 2000MHz (1MHz Channel
Spacing, 25kHz loop bandwidth)
TPC 5. Reference Spurs at 2000MHz (200kHz Channel
Spacing, 10kHz loop bandwidth)
2000MHz
+0.5MHz
+1MHz
-0.5MHz
-1MHz
Res. Bandwidth = 30kHz
Video Bandwidth = 30kHz
Averages = 100
V
DD = +3V, VVCO = +3V
I
CP = 2.5mA
PFD Frequency = 1MHz
Loop Bandwidth = 25kHz
Sweep = 50 ms
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
0
-83.8dBc/Hz
2000MHz
+100kHz
+200kHz
-100kHz
-200kHz
Res. Bandwidth = 3kHz
Video Bandwidth = 3kHz
Averages = 100
V
DD = +3V, VVCO = +3V
I
CP = 2.5mA
PFD Frequency = 200kHz
Loop Bandwidth = 10kHz
Sweep = 140 ms
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
0
-79.5dBc
2000MHz
+1kHz
+2kHz
-1kHz
-2kHz
Res. Bandwidth = 30Hz
Video Bandwidth = 30Hz
Averages = 10
V
DD = +3V, VVCO = +3V
I
CP = 2.5mA
PFD Frequency = 200kHz
Loop Bandwidth = 10kHz
Sweep = 1.9 seconds
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
0
-84.0dBc/Hz
Marker Offset
Amplitude
1:
10kHz
- 86.16 dBc/Hz
2:
100kHz
-110.70
3:
1MHz
-131.99
4:
3MHz
-140.81
TPC 3. VCO Phase Noise, 1000MHz, Divide by 2 Enabled
200kHz PFD, 10kHz loop bandwidth.


Số phần tương tự - ADF4360-2BCP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF4360-2BCPZ AD-ADF4360-2BCPZ Datasheet
589Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. C
ADF4360-2BCPZ AD-ADF4360-2BCPZ Datasheet
433Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
ADF4360-2BCPZRL AD-ADF4360-2BCPZRL Datasheet
589Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. C
ADF4360-2BCPZRL7 AD-ADF4360-2BCPZRL7 Datasheet
589Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. C
ADF4360-2BCPZRL7 AD-ADF4360-2BCPZRL7 Datasheet
433Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
More results

Mô tả tương tự - ADF4360-2BCP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF4360-8 AD-ADF4360-8 Datasheet
570Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. A
ADF4360-0 AD-ADF4360-0 Datasheet
315Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. B
ADF4360-5 AD-ADF4360-5 Datasheet
480Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. A
ADF4360-7 AD-ADF4360-7 Datasheet
336Kb / 28P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. B
ADF4360-8 AD-ADF4360-8_15 Datasheet
716Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. C
ADF4360-2 AD-ADF4360-2_15 Datasheet
589Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. C
ADF4360-1 AD-ADF4360-1_16 Datasheet
377Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
ADF4360-4 AD-ADF4360-4_16 Datasheet
394Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
ADF4360-6 AD-ADF4360-6_16 Datasheet
389Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
ADF4360-0 AD-ADF4360-0_16 Datasheet
366Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com