công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8588S bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS8588S
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 200-kSPS, 8-, 6- and 4-Channel, Simultaneous-Sampling ADCs with Bipolar Inputs on a Single Supply
Download  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS8588S bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  ADS8588S Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ADS8588S Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS8588S Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS8588S Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS8588S Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS8588S Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS8588S Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS8588S Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS8588S Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 63 page
background image
1
AVDD
48
AVDD
2
AGND
47
AGND
3
OS0
46
REFGND
4
OS1
45
REFCAPB
5
OS2
44
REFCAPA
6
PAR/SER/BYTE SEL
43
REFGND
7
STBY
42
REFIN/REFOUT
8
RANGE
41
AGND
9
CONVSTA
40
AGND
10
CONVSTB
39
REGCAP2
11
RESET
38
AVDD
12
RD/SCLK
37
AVDD
13
CS
36
REGCAP1
14
BUSY
35
AGND
15
FRSTDATA
34
REFSEL
16
DB0
33
DB15/BYTE SEL
Not to scale
3
ADS8588S, ADS8586S, ADS8584S
www.ti.com
SBAS642 – DECEMBER 2016
Product Folder Links: ADS8588S ADS8586S ADS8584S
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated
5 Device Comparison Table
PRODUCT
RESOLUTION (Bits)
CHANNELS
SAMPLE RATE (kSPS)
ADS8698
18
8, single-ended
500
ADS8688A
16
8, single-ended
500
ADS8678
14
8, single-ended
500
ADS8668
12
8, single-ended
500
ADS8681
16
1, single-ended
1000
6 Pin Configuration and Functions
PM Package: ADS8588S
64-Pin LQFP
Top View


Số phần tương tự - ADS8588S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8588H TI1-ADS8588H Datasheet
1Mb / 61P
[Old version datasheet]   16-Bit, 500-kSPS, 8-Channel, Simultaneous-Sampling ADC With Bipolar Inputs on a Single Supply
ADS8588HIPM TI1-ADS8588HIPM Datasheet
1Mb / 61P
[Old version datasheet]   16-Bit, 500-kSPS, 8-Channel, Simultaneous-Sampling ADC With Bipolar Inputs on a Single Supply
ADS8588HIPMR TI1-ADS8588HIPMR Datasheet
1Mb / 61P
[Old version datasheet]   16-Bit, 500-kSPS, 8-Channel, Simultaneous-Sampling ADC With Bipolar Inputs on a Single Supply
More results

Mô tả tương tự - ADS8588S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8598S TI1-ADS8598S Datasheet
1Mb / 63P
[Old version datasheet]   18-Bit, 200-kSPS, 8-Channel, Simultaneous-Sampling ADC With Bipolar Inputs on a Single Supply
ADS8588H TI1-ADS8588H Datasheet
1Mb / 61P
[Old version datasheet]   16-Bit, 500-kSPS, 8-Channel, Simultaneous-Sampling ADC With Bipolar Inputs on a Single Supply
ADS8598H TI1-ADS8598H Datasheet
1Mb / 64P
[Old version datasheet]   18-Bit, 500-kSPS, 8-Channel, Simultaneous-Sampling ADC With Bipolar Inputs on a Single Supply
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX11047 MAXIM-MAX11047 Datasheet
3Mb / 18P
   4-/6-/8-Channel, 16-Bit, Simultaneous-Sampling ADCs
Rev 0; 12/09
MAX11044 MAXIM-MAX11044 Datasheet
1Mb / 19P
   4-/6-/8-Channel, 16-Bit, Simultaneous-Sampling ADCs
Rev 0; 10/09
MAX11044 MAXIM-MAX11044_10 Datasheet
2Mb / 20P
   4-/6-/8-Channel, 16-Bit, Simultaneous-Sampling ADCs
Rev 1; 3/10
logo
Texas Instruments
ADS8578S TI1-ADS8578S Datasheet
1Mb / 58P
[Old version datasheet]   14-Bit, High-Speed, 8-Channel, Simultaneous-Sampling ADC with Bipolar Inputs on a Single Supply
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX11044 MAXIM-MAX11044_12 Datasheet
1Mb / 27P
   4-/6-/8-Channel, 16-/14-Bit, Simultaneous-Sampling ADCs
Rev 5; 1/11
MAX11044 MAXIM-MAX11044_11 Datasheet
1Mb / 27P
   4-/6-/8-Channel, 16-/14-Bit, Simultaneous-Sampling ADCs
Rev 5; 1/11
MAX11044 MAXIM-MAX11044_13 Datasheet
3Mb / 28P
   4-/6-/8-Channel, 16-/14-Bit, Simultaneous-Sampling ADCs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com