công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM20EW-2415SZ bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - AIMTEC

tên linh kiện AM20EW-2415SZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  20 Watt | DC-DC Converter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AIMTEC [AIMTEC]
Trang chủ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM20EW-2415SZ bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - AIMTEC

  AM20EW-2415SZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM20EW-2415SZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM20EW-2415SZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM20EW-2415SZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM20EW-2415SZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AM20EW-2415SZ Datasheet HTML 6Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Series AM20EW-Z
20 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R11.I
6 of 6
North America only
Surge/EFT
NOTE: 1. Datasheets are updated as needed and as such, specifications are subject to change without notice. Once printed or downloaded, datasheets are no longer controlled
by Aimtec; refer to www.aimtec.com for the most current product specifications.
2. Product labels shown, including safety agency certifications on labels, may vary based on the
date manufactured.
3. Mechanical drawings and specifications are for reference only. 4. All specifications are measured at an ambient temperature of 25°C, humidity<75%,
nominal input voltage and at rated output load unless otherwise specified.
5. Aimtec may not have conducted destructive testing or chemical analysis on all internal components
and chemicals at the time of publishing this document. CAS numbers and other limited information are considered proprietary and may not be available for release.
6. This
product is not designed for use in critical life support systems, equipment used in hazardous environments, nuclear control systems or other such applications which necessitate
specific safety and regulatory standards other the ones listed in this datasheet.
7. Warranty is in accordance with Aimtec’s standard Terms of Sale available at www.aimtec.com.


Số phần tương tự - AM20EW-2415SZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM20EW-2415SZ AIMTEC-AM20EW-2415SZ Datasheet
522Kb / 5P
   20 Watt | DC-DC Converter
More results

Mô tả tương tự - AM20EW-2415SZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM20E-Z AIMTEC-AM20E-Z_16 Datasheet
423Kb / 5P
   20 Watt | DC-DC Converter
AM20C-Z AIMTEC-AM20C-Z Datasheet
625Kb / 3P
   20 Watt | DC-DC Converter
AM20C-Z AIMTEC-AM20C-Z_13 Datasheet
690Kb / 4P
   20 Watt | DC-DC Converter
AM20C-Z AIMTEC-AM20C-Z_12 Datasheet
659Kb / 3P
   20 Watt | DC-DC Converter
AM20EW-Z AIMTEC-AM20EW-Z Datasheet
522Kb / 5P
   20 Watt | DC-DC Converter
AM20E-Z AIMTEC-AM20E-Z Datasheet
543Kb / 5P
   20 Watt | DC-DC Converter
AM20E-Z AIMTEC-AM20E-Z_13 Datasheet
419Kb / 5P
   20 Watt | DC-DC Converter
AM20CW-Z AIMTEC-AM20CW-Z Datasheet
339Kb / 3P
   20 Watt | DC-DC Converter
AM20EW-Z AIMTEC-AM20EW-Z_13 Datasheet
653Kb / 6P
   20 Watt | DC-DC Converter
AMEL20-MAZ AIMTEC-AMEL20-MAZ_12 Datasheet
534Kb / 4P
   20 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com