công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TYN812 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện TYN812
Giải thích chi tiết về linh kiện  Green device available.
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

TYN812 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  TYN812 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN812 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN812 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN812 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN812 Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
TYN812
KERSMI ELECTRONIC CO.,LTD.
800V
www.kersemi.com
1
Description
This MOSFETS use advanced trench technology and design to provide
excellent RDS(on) with low gate charge. It can be used in a wide variety of applications.
Features
1) Low gate charge.
2) Green device available.
3) Advanced high cell denity trench technology for ultra RDS(ON)
4) Excellent package for good heat dissipation.
TO-220
Thermal Characteristics
Package Marking and Ordering Information
Part NO.
Marking
Package
TYN812
TYN812
TO-220
SYMBOL
PARAMETER
MAX
MAX
MAX
UNIT
-----
TYN610
TYN612
TYN812
VDRM
Repetitive peak off-state
600
600
800
V
ID
RMS on-state current
10
12
12
A
Symbol
Parameter
Ratings
Units
RƟJC
Thermal Resistance ,Junction to Case1
60
°
C/W
RƟJA
Thermal Resistance, Junction to Ambient1
2.5


Số phần tương tự - TYN812

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TYN812 STMICROELECTRONICS-TYN812 Datasheet
71Kb / 5P
   HIGH SURGE CAPABILITY HIGH ON-STATE CURRENT HIGH STABILITY AND RELIABILITY
TYN812 STMICROELECTRONICS-TYN812 Datasheet
156Kb / 13P
   Sensitive and standard 12 A SCRs
September 2011 Rev 7
logo
Inchange Semiconductor ...
TYN812 ISC-TYN812 Datasheet
249Kb / 1P
   isc Thyristors
logo
STMicroelectronics
TYN812RG STMICROELECTRONICS-TYN812RG Datasheet
122Kb / 11P
   SENSITIVE & STANDARD(12A SCRs)
TYN812TRG STMICROELECTRONICS-TYN812TRG Datasheet
122Kb / 11P
   SENSITIVE & STANDARD(12A SCRs)
More results

Mô tả tương tự - TYN812

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM3803 KERSEMI-KSM3803 Datasheet
651Kb / 5P
   Green device available.
KSM4310 KERSEMI-KSM4310 Datasheet
649Kb / 5P
   Green device available.
KSMB5N60 KERSEMI-KSMB5N60 Datasheet
716Kb / 4P
   Green device available.
KSMB5N65 KERSEMI-KSMB5N65 Datasheet
716Kb / 4P
   Green device available.
KSMB7N80 KERSEMI-KSMB7N80 Datasheet
691Kb / 4P
   Green device available.
KSMN6690 KERSEMI-KSMN6690 Datasheet
578Kb / 4P
   Green device available.
KSMN8313 KERSEMI-KSMN8313 Datasheet
654Kb / 4P
   Green device available.
KSMT296N KERSEMI-KSMT296N Datasheet
769Kb / 5P
   Green device available.
KSMT318N KERSEMI-KSMT318N Datasheet
715Kb / 5P
   Green device available.
KSMN4440 KERSEMI-KSMN4440 Datasheet
591Kb / 4P
   Green device available.
KSMU024N KERSEMI-KSMU024N Datasheet
649Kb / 4P
   Green device available.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com