công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14175B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14175B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Type D Flip-Flop
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14175B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC14175B_14 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14175B_14 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14175B_14 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14175B_14 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14175B_14 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14175B_14 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MC14175B
http://onsemi.com
4
SWITCHING CHARACTERISTICS (Note 5) (CL = 50 pF, TA = 25_C)
Characteristic
Symbol
VDD
Vdc
All Types
Unit
Min
Typ
(Note 6)
Max
Output Rise and Fall Time
tTLH, tTHL = (1.35 ns/pF) CL + 32 ns
tTLH, tTHL = (0.6 ns/pF) CL + 20 ns
tTLH, tTHL = (0.4 ns/pF) CL + 20 ns
tTLH, tTHL
5.0
10
15
100
50
40
200
100
80
ns
Propagation Delay Time — Clock to Q, Q
tPLH, tPHL = (0.9 ns/pF) CL + 175 ns
tPLH, tPHL = (0.36 ns/pF) CL + 72 ns
tPLH, tPHL = (0.26 ns/pF) CL + 57 ns
tPLH, tPHL
5.0
10
15
220
90
70
400
160
120
ns
Propagation Delay Time — Reset to Q, Q
tPHL = (0.9 ns/pF) CL + 280 ns
tPHL = (0.36 ns/pF) CL + 112 ns
tPHL = (0.26 ns/pF) CL + 87 ns
tPHL, tPLH
5.0
10
15
325
130
100
500
200
150
ns
Clock Pulse Width
tWH
5.0
10
15
250
100
75
110
45
35
ns
Reset Pulse Width
tWL
5.0
10
15
200
80
60
100
40
30
ns
Clock Pulse Frequency
fcl
5.0
10
15
4.5
11
14
2.0
5.0
6.5
mHz
Clock Pulse Rise and Fall Time
tTLH, tTHL
5.0
10
15
15
5.0
4.0
ms
Data Setup Time
tsu
5.0
10
15
120
50
40
60
25
20
ns
Data Hold Time
th
5.0
10
15
80
40
30
40
20
15
ns
Reset Removal Time
trem
5.0
10
15
250
100
80
125
50
40
ns
5. The formulas given are for the typical characteristics only at 25
_C.
6. Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance.


Số phần tương tự - MC14175B_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14175B ONSEMI-MC14175B_11 Datasheet
149Kb / 6P
   Quad Type D Flip-Flop
June, 2011 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC14175B_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC175 FAIRCHILD-74VHC175 Datasheet
71Kb / 7P
   Quad D-Type Flip-Flop
logo
Renesas Technology Corp
HD74AC175 RENESAS-HD74AC175 Datasheet
211Kb / 8P
   Quad D-Type Flip-Flop
logo
Fairchild Semiconductor
74F175 FAIRCHILD-74F175 Datasheet
80Kb / 7P
   Quad D-Type Flip-Flop
CD40174BC FAIRCHILD-CD40174BC Datasheet
58Kb / 7P
   Hex D-Type Flip-Flop 쨌 Quad D-Type Flip-Flop
MM74C175 FAIRCHILD-MM74C175 Datasheet
55Kb / 6P
   Quad D-Type Flip-Flop
logo
Nexperia B.V. All right...
HEF40175B NEXPERIA-HEF40175B Datasheet
238Kb / 13P
   Quad D-type flip-flop
Rev. 10 - 29 November 2021
logo
ON Semiconductor
MC14175B ONSEMI-MC14175B Datasheet
96Kb / 8P
   Quad Type D Flip-Flop
August, 2000 ??Rev. 4
logo
Fairchild Semiconductor
74AC175 FAIRCHILD-74AC175 Datasheet
99Kb / 9P
   Quad D-Type Flip-Flop
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC175 HITACHI-HD74AC175 Datasheet
59Kb / 10P
   Quad D-Type Flip-Flop
logo
ON Semiconductor
74VHC175 ONSEMI-74VHC175 Datasheet
338Kb / 11P
   Quad D-Type Flip-Flop
May 2007 Rev. 1.2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com