công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC132DR2G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC132DR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC132DR2G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC132DR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC132DR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC132DR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC132DR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC132DR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC132DR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74VHC132DR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
MC74VHC132
http://onsemi.com
6
PACKAGE DIMENSIONS
SOIC−14
CASE 751A−03
ISSUE K
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION
SHALL BE 0.13 TOTAL IN EXCESS OF AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
4. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSIONS.
5. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 PER
SIDE.
H
14
8
7
1
M
0.25
B M
C
h
X 45
SEATING
PLANE
A1
A
M
_
S
A
M
0.25
B S
C
b
13X
B
A
E
D
e
DETAIL A
L
A3
DETAIL A
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
D
8.55
8.75
0.337
0.344
E
3.80
4.00
0.150
0.157
A
1.35
1.75
0.054
0.068
b
0.35
0.49
0.014
0.019
L
0.40
1.25
0.016
0.049
e
1.27 BSC
0.050 BSC
A3
0.19
0.25
0.008
0.010
A1
0.10
0.25
0.004
0.010
M
0
7
0
7
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__
6.50
14X
0.58
14X
1.18
1.27
DIMENSIONS: MILLIMETERS
1
PITCH
SOLDERING FOOTPRINT*
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.


Số phần tương tự - MC74VHC132DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC132DR2G ONSEMI-MC74VHC132DR2G Datasheet
100Kb / 6P
   Quad 2?묲nput NAND Schmitt Trigger
December, 2005 ??Rev. 3
MC74VHC132DR2G ONSEMI-MC74VHC132DR2G Datasheet
95Kb / 7P
   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
April, 2017 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC132DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GD4093B ETC1-GD4093B Datasheet
180Kb / 2P
   QUAD 2 - INPUT NAND SCHMITT TRIGGER
logo
Texas Instruments
54F132 TI1-54F132 Datasheet
360Kb / 10P
[Old version datasheet]   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT132A ONSEMI-MC74VHCT132A_14 Datasheet
97Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
October, 2014 ??Rev. 6
logo
NXP Semiconductors
74LVC132A PHILIPS-74LVC132A Datasheet
89Kb / 15P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 01-15 December 2006
74LV132 PHILIPS-74LV132_15 Datasheet
115Kb / 17P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 05-2 July 2009
logo
ON Semiconductor
MM74HC132 ONSEMI-MM74HC132 Datasheet
251Kb / 8P
   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
February 2008 Rev. 1.3.0
logo
Nexperia B.V. All right...
74LV132 NEXPERIA-74LV132 Datasheet
251Kb / 14P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 8 - 13 September 2021
74LVC132A NEXPERIA-74LVC132A Datasheet
244Kb / 14P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 4 - 6 July 2020
logo
ON Semiconductor
MC74LVX132 ONSEMI-MC74LVX132 Datasheet
93Kb / 8P
   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
March, 2005 ??Rev. 2
logo
NXP Semiconductors
74F132 PHILIPS-74F132 Datasheet
71Kb / 8P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
1991 Jun 26
74AHC132 PHILIPS-74AHC132 Datasheet
106Kb / 16P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
1999 Sep 24
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com