công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M74VHC1GT04DTT1G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện M74VHC1GT04DTT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

M74VHC1GT04DTT1G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  M74VHC1GT04DTT1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor M74VHC1GT04DTT1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor M74VHC1GT04DTT1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor M74VHC1GT04DTT1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor M74VHC1GT04DTT1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor M74VHC1GT04DTT1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MC74VHC1GT04
www.onsemi.com
4
3.0 V
GND
50%
50% VCC
A
Y
tPHL
tPLH
*Includes all probe and jig capacitance
CL*
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
VOH
VOL
Figure 4. Switching Waveforms
Figure 5. Test Circuit
ORDERING INFORMATION
Device
Package Type
Package
M74VHC1GT04DFT1G
SC−88A
(Pb−Free)
3000 / Tape & Reel
NLVVHC1GT04DFT1G*
M74VHC1GT04DFT2G
NLVVHC1GT04DFT2G*
M74VHC1GT04DFT3G
M74VHC1GT04DTT1G
TSOP−5
(Pb−Free)
NLVVHC1GT04DTT1G*
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
*NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100 Qualified and PPAP
Capable.


Số phần tương tự - M74VHC1GT04DTT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
M74VHC1GT04DTT1G ONSEMI-M74VHC1GT04DTT1G Datasheet
73Kb / 6P
   Inverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter CMOS Logic Level Shifter
February, 2007 ??Rev. 14
M74VHC1GT04DTT1G ONSEMI-M74VHC1GT04DTT1G Datasheet
127Kb / 6P
   Inverting Buffer CMOS Logic Level Shifter
February, 2013 ??Rev. 16
M74VHC1GT04DTT1G ONSEMI-M74VHC1GT04DTT1G Datasheet
206Kb / 15P
   Single Inverter
November, 2018 ??Rev. 17
M74VHC1GT04DTT1G ONSEMI-M74VHC1GT04DTT1G Datasheet
141Kb / 16P
   Single Inverter
March, 2022 ??Rev. 21
More results

Mô tả tương tự - M74VHC1GT04DTT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1GT04 ONSEMI-MC74VHC1GT04_07 Datasheet
73Kb / 6P
   Inverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter CMOS Logic Level Shifter
February, 2007 ??Rev. 14
NL17SHT04 ONSEMI-NL17SHT04 Datasheet
103Kb / 5P
   Inverting Buffer CMOS Logic Level Shifter
August, 2011 ??Rev. 0
MC74VHC1GT04DT1G ONSEMI-MC74VHC1GT04DT1G Datasheet
127Kb / 6P
   Inverting Buffer CMOS Logic Level Shifter
February, 2013 ??Rev. 16
MC74VHC1GT04 ONSEMI-MC74VHC1GT04 Datasheet
186Kb / 8P
   Inverting Buffer/CMOS Logic Level Shifter
November, 1999 ??Rev. 1
logo
Leshan Radio Company
L74VHC1GT04 LRC-L74VHC1GT04 Datasheet
372Kb / 6P
   Inverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter with LSTTL-Compatible Inputs
logo
E-Tech Electronics LTD
MC74VHC1GT04 ETL-MC74VHC1GT04 Datasheet
581Kb / 4P
   Inverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter with LSTTL-Compatible Inputs
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1GT125DF1G ONSEMI-MC74VHC1GT125DF1G Datasheet
138Kb / 6P
   Noninverting Buffer CMOS Logic Level Shifter
September, 2012 ??Rev. 14
logo
First Silicon Co., Ltd
FC74VHC1G50 FS-FC74VHC1G50 Datasheet
398Kb / 4P
   Noninverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1GT126 ONSEMI-MC74VHC1GT126 Datasheet
134Kb / 6P
   Noninverting Buffer CMOS Logic Level Shifter
May, 2012 ??Rev. 15
logo
Leshan Radio Company
L74VHC1G50 LRC-L74VHC1G50 Datasheet
434Kb / 6P
   Noninverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com