công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC00DTG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC00DTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input NAND Gate
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC00DTG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC00DTG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC00DTG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC00DTG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC00DTG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC00DTG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC00DTG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
MC74VHC00
http://onsemi.com
5
PACKAGE DIMENSIONS
SOIC−14
CASE 751A−03
ISSUE K
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION
SHALL BE 0.13 TOTAL IN EXCESS OF AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
4. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSIONS.
5. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 PER
SIDE.
H
14
8
7
1
M
0.25
B M
C
h
X 45
SEATING
PLANE
A1
A
M
_
S
A
M
0.25
B S
C
b
13X
B
A
E
D
e
DETAIL A
L
A3
DETAIL A
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
D
8.55
8.75
0.337
0.344
E
3.80
4.00
0.150
0.157
A
1.35
1.75
0.054
0.068
b
0.35
0.49
0.014
0.019
L
0.40
1.25
0.016
0.049
e
1.27 BSC
0.050 BSC
A3
0.19
0.25
0.008
0.010
A1
0.10
0.25
0.004
0.010
M
0
7
0
7
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__
6.50
14X
0.58
14X
1.18
1.27
DIMENSIONS: MILLIMETERS
1
PITCH
SOLDERING FOOTPRINT*
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.


Số phần tương tự - MC74VHC00DTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC00DTG ONSEMI-MC74VHC00DTG Datasheet
92Kb / 6P
   Quad 2?묲nput NAND Gate
January, 2006 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC00DTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC4011BP TOSHIBA-TC4011BP Datasheet
191Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
TC74AC00P TOSHIBA-TC74AC00P Datasheet
244Kb / 6P
   QUAD 2 - INPUT NAND GATE
TC74HC00AP TOSHIBA-TC74HC00AP Datasheet
232Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
logo
National Semiconductor ...
54AC00 NSC-54AC00 Datasheet
129Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74F00 PHILIPS-74F00 Datasheet
68Kb / 8P
   Quad 2-input NAND gate
1990 Oct 04
74AHC00 PHILIPS-74AHC00 Datasheet
74Kb / 16P
   Quad 2-input NAND gate
1999 Sep 23
74ABT00 PHILIPS-74ABT00 Datasheet
95Kb / 10P
   Quad 2-input NAND gate
1995 Sep 18
logo
STMicroelectronics
M54HCT00 STMICROELECTRONICS-M54HCT00 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
74ACT00 STMICROELECTRONICS-74ACT00 Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
April 1997
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT00AF TOSHIBA-TC74HCT00AF_12 Datasheet
202Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74HC00D-Q100 NXP-74HC00D-Q100 Datasheet
229Kb / 15P
   Quad 2-input NAND gate
Rev. 1-12 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com