công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74ACT132DR2G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74ACT132DR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74ACT132DR2G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC74ACT132DR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74ACT132DR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74ACT132DR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74ACT132DR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74ACT132DR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74ACT132DR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
MC74AC132, MC74ACT132
www.onsemi.com
3
DC CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
VCC
(V)
74AC
74AC
Unit
Conditions
TA = +25°C
TA =
−40
°C to
+85
°C
Typ
Guaranteed Limits
VOH
Minimum High Level
Output Voltage
3.0
2.99
2.9
2.9
IOUT = −50 mA
4.5
4.49
4.4
4.4
V
5.5
5.49
5.4
5.4
V
*VIN = VIL or VIH
3.0
2.56
2.46
−12 mA
4.5
3.86
3.76
IOH
−24 mA
5.5
4.86
4.76
−24 mA
VOL
Maximum Low Level
Output Voltage
3.0
0.002
0.1
0.1
IOUT = 50 mA
4.5
0.001
0.1
0.1
V
5.5
0.001
0.1
0.1
V
*VIN = VIL or VIH
3.0
0.36
0.44
12 mA
4.5
0.36
0.44
IOL
24 mA
5.5
0.36
0.44
24 mA
IIN
Maximum Input
Leakage Current
5.5
±0.1
±1.0
mA
VI = VCC, GND
IOLD
†Minimum Dynamic
Output Current
5.5
75
mA
VOLD = 1.65 V Max
IOHD
5.5
−75
mA
VOHD = 3.85 V Min
ICC
Maximum Quiescent
Supply Current
5.5
4.0
40
mA
VIN = VCC or GND
Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions.
*All outputs loaded; thresholds on input associated with output under test.
†Maximum test duration 2.0 ms, one output loaded at a time.
NOTE:
IIN and ICC @ 3.0 V are guaranteed to be less than or equal to the respective limit @ 5.5 V VCC.
AC CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
VCC*
(V)
74AC
74AC
Unit
Fig.
No.
TA = +25°C
CL = 50 pF
TA = −40°C
to +85
°C
CL = 50 pF
Min
Typ
Max
Min
Max
tPLH
Propagation Delay
3.3
2.0
13.0
1.5
14.0
ns
3−5
5.0
2.0
9.0
1.5
10.0
tPHL
Propagation Delay
3.3
2.0
13.5
1.5
15.0
ns
3−5
5.0
2.0
9.0
1.5
10.0
*Voltage Range 3.3 V is 3.3 V
±0.3 V.
Voltage Range 5.0 V is 5.0 V
±0.5 V.


Số phần tương tự - MC74ACT132DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74ACT132DR2G ONSEMI-MC74ACT132DR2G Datasheet
126Kb / 8P
   Quad 2?묲nput NAND Schmitt Trigger
October, 2006 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC74ACT132DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GD4093B ETC1-GD4093B Datasheet
180Kb / 2P
   QUAD 2 - INPUT NAND SCHMITT TRIGGER
logo
Texas Instruments
54F132 TI1-54F132 Datasheet
360Kb / 10P
[Old version datasheet]   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT132A ONSEMI-MC74VHCT132A_14 Datasheet
97Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
October, 2014 ??Rev. 6
logo
NXP Semiconductors
74LVC132A PHILIPS-74LVC132A Datasheet
89Kb / 15P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 01-15 December 2006
74LV132 PHILIPS-74LV132_15 Datasheet
115Kb / 17P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 05-2 July 2009
logo
ON Semiconductor
MM74HC132 ONSEMI-MM74HC132 Datasheet
251Kb / 8P
   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
February 2008 Rev. 1.3.0
logo
Nexperia B.V. All right...
74LV132 NEXPERIA-74LV132 Datasheet
251Kb / 14P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 8 - 13 September 2021
74LVC132A NEXPERIA-74LVC132A Datasheet
244Kb / 14P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 4 - 6 July 2020
logo
ON Semiconductor
MC74LVX132 ONSEMI-MC74LVX132 Datasheet
93Kb / 8P
   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
March, 2005 ??Rev. 2
logo
NXP Semiconductors
74F132 PHILIPS-74F132 Datasheet
71Kb / 8P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
1991 Jun 26
74AHC132 PHILIPS-74AHC132 Datasheet
106Kb / 16P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
1999 Sep 24
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com