công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74AC32 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74AC32
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input OR Gate
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74AC32 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  MC74AC32 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74AC32 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74AC32 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74AC32 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74AC32 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74AC32 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74AC32 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74AC32 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
© Semiconductor Components Industries, LLC, 2015
January, 2015 − Rev. 9
1
Publication Order Number:
MC74AC32/D
MC74AC32, MC74ACT32
Quad 2-Input OR Gate
High−Performance Silicon−Gate CMOS
Features
Outputs Source/Sink 24 mA
′ACT32 Has TTL Compatible Inputs
These Devices are Pb−Free and are RoHS Compliant
13
14
12
11
10
9
8
2
1
34567
VCC
GND
Figure 1. Pinout: 14−Lead Packages Conductors
(Top View)
www.onsemi.com
See detailed ordering and shipping information in the package
dimensions section on page 5 of this data sheet.
ORDERING INFORMATION
MARKING
DIAGRAMS
xxx
= AC or ACT
A
= Assembly Location
WL or L
= Wafer Lot
Y
= Year
WW or W = Work Week
G or
G
= Pb−Free Package
TSSOP−14
DT SUFFIX
CASE 948G
xxx
32
ALYW
G
G
1
14
SOIC−14
D SUFFIX
CASE 751A
1
14
1
14
xxx32G
AWLYWW
1
14
(Note: Microdot may be in either location)


Số phần tương tự - MC74AC32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74AC32 ONSEMI-MC74AC32 Datasheet
138Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT OR GATE
October, 2006 ??Rev. 7
MC74AC32-D ONSEMI-MC74AC32-D Datasheet
138Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT OR GATE
October, 2006 ??Rev. 7
MC74AC32/D ONSEMI-MC74AC32/D Datasheet
138Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT OR GATE
October, 2006 ??Rev. 7
MC74AC323 ONSEMI-MC74AC323 Datasheet
302Kb / 8P
   8-INPUT UNIVERSAL SHIFT/ STORAGE REGISTER WITH SYNCHRONOUS RESET AND COMMON I/O PINS
MC74AC32D ONSEMI-MC74AC32D Datasheet
138Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT OR GATE
October, 2006 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC74AC32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC4071BP TOSHIBA-TC4071BP Datasheet
181Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT OR GATE
logo
Intersil Corporation
CD54AC32 INTERSIL-CD54AC32 Datasheet
14Kb / 1P
   Quad 2-Input OR Gate
June 1997
logo
National Semiconductor ...
54F32 NSC-54F32 Datasheet
128Kb / 6P
   Quad 2-Input OR Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS32 MOTOROLA-SN54LS32 Datasheet
121Kb / 4P
   QUAD 2-INPUT OR GATE
logo
ON Semiconductor
MC74HC32A ONSEMI-MC74HC32A Datasheet
129Kb / 8P
   Quad 2-Input OR Gate
March, 2000 ??Rev. 7
logo
NXP Semiconductors
74ALS32 PHILIPS-74ALS32 Datasheet
97Kb / 8P
   Quad 2-Input OR gate
1991 Feb 08
logo
ON Semiconductor
MC74AC32 ONSEMI-MC74AC32 Datasheet
138Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT OR GATE
October, 2006 ??Rev. 7
logo
Integral Corp.
IN74VHCT32 INTEGRAL-IN74VHCT32 Datasheet
253Kb / 6P
   Quad 2-Input OR Gate
logo
STMicroelectronics
74AC32 STMICROELECTRONICS-74AC32 Datasheet
70Kb / 8P
   QUAD 2-INPUT OR GATE
74LVQ32 STMICROELECTRONICS-74LVQ32 Datasheet
56Kb / 8P
   QUAD 2-INPUT OR GATE
February 1999
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC32 SLS-SL74HC32 Datasheet
35Kb / 4P
   Quad 2-Input OR Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com