công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD-HD004 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện CD-HD004
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Bridge Rectifier Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

CD-HD004 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Bourns Electronic Solutions

  CD-HD004 Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions CD-HD004 Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions CD-HD004 Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions CD-HD004 Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
CD-HD0xSeriesSurfaceMountSchottkyBridgeRectifierDiode
Packaging Information
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
PA
F
E
T
120°
D2
D
D
1
W1
C
IndexHole
P0
P1
W
B
10pitches(min.)
DirectionofFeed
10pitches(min.)
End
Trailer
Device
Leader
Start
d
The surface mount product is packaged in a 12 mm x 8 mm tape and reel format per EIA-481 standard.
DIMENSIONS:
MM
(INCHES)
Item
Symbol
CD-HD0x
Carrier Width
A
5.20 ± 0.30
(0.205 ± 0.012)
Carrier Length
B
6.60 ± 0.30
(0.260 ± 0.012)
Carrier Depth
C
1.65 ± 0.10
(0.065 ± 0.004)
Sprocket Hole
d
1.50 ± 0.10
(0.059 ± 0.004)
Reel Outside Diameter
D
330
(12.992)
Reel Inner Diameter
D1
50.0
(1.969) MIN.
Feed Hole Diameter
D2
13.0 ± 0.50
(0.512 ± 0.02)
Sprocket Hole Position
E
1.75 ± 0.10
(0.069 ± 0.004)
Punch Hole Position
F
5.50 ± 0.05
(0.217 ± 0.002)
Punch Hole Pitch
P
8.00 ± 0.10
(0.315 ± 0.004)
Sprocket Hole Pitch
P0
4.00 ± 0.10
(0.157 ± 0.004)
Embossment Center
P1
2.00 ± 0.10
(0.079 ± 0.004)
Overall Tape Thickness
T
0.40
(0.016)
Tape Width
W
12.00 ± 0.30
(0.472 ± 0.012)
Reel Width
W1
14.4
(0.567) MAX.
Quantity per Reel
--
5,000
11/16
Specificationsaresubjecttochangewithoutnotice.
Thedevicecharacteristicsandparametersinthisdatasheetcananddovaryindifferentapplicationsandactualdeviceperformancemayvaryovertime.
Usersshouldverifyactualdeviceperformanceintheirspecificapplications.
Asia-Pacific:
Tel: +886-2 2562-4117
Email: asiacus@bourns.com
Europe:
Tel: +36 88 520 390
Email: eurocus@bourns.com
The Americas:
Tel: +1-951 781-5500
Email: americus@bourns.com
www.bourns.com


Số phần tương tự - CD-HD004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD-HD2004 BOURNS-CD-HD2004 Datasheet
298Kb / 5P
   Surface Mount Schottky Bridge Rectifier Diode
CD-HD2004 BOURNS-CD-HD2004 Datasheet
298Kb / 5P
   RoHS compliant*
CD-HD2004 BOURNS-CD-HD2004 Datasheet
175Kb / 6P
   CD-HD2x(L) Series Surface Mount Schottky Bridge Rectifier Diode
REV. 09/20
CD-HD2004L BOURNS-CD-HD2004L Datasheet
298Kb / 5P
   RoHS compliant*
CD-HD2006 BOURNS-CD-HD2006 Datasheet
298Kb / 5P
   Surface Mount Schottky Bridge Rectifier Diode
More results

Mô tả tương tự - CD-HD004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD-HD2X BOURNS-CD-HD2X Datasheet
298Kb / 5P
   Surface Mount Schottky Bridge Rectifier Diode
logo
Nanjing International G...
MB22S DGNJDZ-MB22S Datasheet
594Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER
logo
Formosa MS
KBM12F FORMOSA-KBM12F Datasheet
947Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Bridge Rectifier
logo
Diotech Company.
MB22S DIOTECH-MB22S Datasheet
877Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER
MB12S DIOTECH-MB12S Datasheet
762Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER
logo
Bourns Electronic Solut...
CD-MBL2XXS BOURNS-CD-MBL2XXS Datasheet
282Kb / 4P
   Surface Mount Bridge Rectifier Diode
CD-MBL1XXS BOURNS-CD-MBL1XXS Datasheet
281Kb / 4P
   Surface Mount Bridge Rectifier Diode
CDTO269-BR1XL BOURNS-CDTO269-BR1XL Datasheet
407Kb / 4P
   Surface Mount Bridge Rectifier Diode
CD-DF4XXS BOURNS-CD-DF4XXS Datasheet
279Kb / 4P
   Surface Mount Bridge Rectifier Diode
CD-MBL1XXSL BOURNS-CD-MBL1XXSL Datasheet
313Kb / 4P
   Surface Mount Bridge Rectifier Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com