công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3--23620--3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 3--23620--3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pneumatic Head Assembly
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

3--23620--3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Tyco Electronics

  3--23620--3 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 3--23620--3 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 3--23620--3 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 3--23620--3 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 3--23620--3 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
408--4070
Pneumatic Head Assembly 679304--1
5
of 5
Rev D
Tyco Electronics Corporation
13 14 15 16
3
1
2
12 17
4
11
6
10
7
8
9
5
CUSTOMER REPLACEABLE PARTS
ITEM
PART NUMBER
DESCRIPTION
QTY PER
ASSEMBLY
1
679192--1
ARM, Crimper
1
2
768521--3
LINK
2
3
6--23629--0
PIN, Straight Groove
2
4
1--21048--0
RING, Retaining
4
5
314655--3
SHIM
1
6D
679942--1
SPRING
1
7D
314479--2
ROLLER, Cam
4
8D
21045--6
RING, Retaining
4
9D
3--23620--3
PIN, Straight Groove
2
10
679192--2
ARM, Crimper
1
11
23241--2
BALL, Steel
1
12
986964--4
SCREW, Pan Head
2
13
301185--6
SHIM
As Required
14
301185--7
SHIM
As Required
15
301185--8
SHIM
As Required
16
301185--9
SHIM
As Required
17
1213501--1
BUSHING
2
D
Recommended Spare Part
Figure 4


Số phần tương tự - 3--23620--3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
3--21000--4 TEC-3--21000--4 Datasheet
85Kb / 2P
   Adapter Kits for GREENERD Manual
3--21028--2 TEC-3--21028--2 Datasheet
210Kb / 7P
   Cumulative Trauma Disorders can result from the prolonged use ofmanually powered hand tools.
3--21028--2 TEC-3--21028--2 Datasheet
144Kb / 6P
   2 mm Common Termination Head Assembly
logo
Tyco Electronics
3--21028--2 MACOM-3--21028--2 Datasheet
142Kb / 5P
   Feed- Through Head Assembly
3--21028--2 MACOM-3--21028--2 Datasheet
161Kb / 5P
   Reasons for reissue of this instruction sheet are provided in Section 8, REVISION SUMMARY.
More results

Mô tả tương tự - 3--23620--3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
408-8878 TEC-408-8878 Datasheet
217Kb / 4P
   626 Pneumatic Crimping Head 1490191-1 (Used with 626 Pneumatic Tooling Assemblies)
logo
Tyco Electronics
408-4198 MACOM-408-4198 Datasheet
378Kb / 6P
   This instruction sheet covers the application and maintenance procedures for Pneumatic Crimping Head Assembly
logo
TE Connectivity Ltd
408-6789 TEC-408-6789 Datasheet
268Kb / 5P
   Pistol Grip Pneumatic Handle Assembly
logo
Molex Electronics Ltd.
64007-7100 MOLEX11-64007-7100 Datasheet
29Kb / 1P
   Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool
0640056600 MOLEX11-0640056600 Datasheet
30Kb / 1P
   Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool
0640071200 MOLEX11-0640071200 Datasheet
29Kb / 1P
   Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool
0640050400 MOLEX11-0640050400 Datasheet
41Kb / 1P
   Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool
0640053600 MOLEX-0640053600 Datasheet
40Kb / 1P
   Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool
11/02/2021
0640054600 MOLEX-0640054600 Datasheet
40Kb / 1P
   Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool
11/02/2021
0640052100 MOLEX-0640052100 Datasheet
44Kb / 2P
   Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool
11/02/2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com