công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74ACT74DG bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74ACT74DG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74ACT74DG bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74ACT74DG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74ACT74DG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74ACT74DG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74ACT74DG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74ACT74DG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74ACT74DG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74ACT74DG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74ACT74DG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74ACT74DG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
MC74AC74, MC74ACT74
www.onsemi.com
8
PACKAGE DIMENSIONS
SOIC−14 NB
CASE 751A−03
ISSUE K
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION
SHALL BE 0.13 TOTAL IN EXCESS OF AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
4. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSIONS.
5. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 PER
SIDE.
H
14
8
7
1
M
0.25
B M
C
h
X 45
SEATING
PLANE
A1
A
M
_
S
A
M
0.25
B S
C
b
13X
B
A
E
D
e
DETAIL A
L
A3
DETAIL A
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
D
8.55
8.75
0.337
0.344
E
3.80
4.00
0.150
0.157
A
1.35
1.75
0.054
0.068
b
0.35
0.49
0.014
0.019
L
0.40
1.25
0.016
0.049
e
1.27 BSC
0.050 BSC
A3
0.19
0.25
0.008
0.010
A1
0.10
0.25
0.004
0.010
M
0
7
0
7
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.019
__
_
_
6.50
14X
0.58
14X
1.18
1.27
DIMENSIONS: MILLIMETERS
1
PITCH
SOLDERING FOOTPRINT*
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.


Số phần tương tự - MC74ACT74DG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74ACT74DG ONSEMI-MC74ACT74DG Datasheet
157Kb / 12P
   Dual D?뭈ype Positive Edge?뭈riggered Flip?묯lop
October, 2006 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC74ACT74DG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74AC74 FAIRCHILD-74AC74 Datasheet
104Kb / 9P
   Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
logo
National Semiconductor ...
54AC74 NSC-54AC74 Datasheet
180Kb / 8P
   Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
logo
Texas Instruments
SN74AUC2G79 TI-SN74AUC2G79 Datasheet
278Kb / 12P
[Old version datasheet]   DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP
SN74AUC2G80 TI1-SN74AUC2G80_16 Datasheet
851Kb / 15P
[Old version datasheet]   DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP
SN74LVC2G80 TI-SN74LVC2G80_08 Datasheet
459Kb / 14P
[Old version datasheet]   DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP
SN74LVC2G80 TI-SN74LVC2G80 Datasheet
279Kb / 13P
[Old version datasheet]   DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP
logo
Fairchild Semiconductor
74AC74 FAIRCHILD-74AC74_05 Datasheet
111Kb / 10P
   Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
logo
Texas Instruments
SN74LV74A-Q1 TI1-SN74LV74A-Q1_15 Datasheet
847Kb / 15P
[Old version datasheet]   DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP
logo
Motorola, Inc
MC5474F74 MOTOROLA-MC5474F74 Datasheet
67Kb / 3P
   DUAL D-TYPE POSITIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
logo
Unisonic Technologies
U74AC74 UTC-U74AC74_15 Datasheet
170Kb / 6P
   DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP
logo
Texas Instruments
SN74LVC2G80 TI1-SN74LVC2G80_16 Datasheet
888Kb / 18P
[Old version datasheet]   Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com