công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LCX374DTR2G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LCX374DTR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Voltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LCX374DTR2G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC74LCX374DTR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74LCX374DTR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LCX374DTR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LCX374DTR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LCX374DTR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LCX374DTR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LCX374DTR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LCX374DTR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LCX374DTR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
MC74LCX374
http://onsemi.com
6
OPEN
PULSE
GENERATOR
RT
DUT
VCC
RL
R1
CL
6 V
GND
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6 V
Open Collector/Drain tPLH and tPHL
6 V
tPZH, tPHZ
GND
CL = 50 pF or equivalent (Includes jig and probe capacitance)
RL = R1 = 500 W or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50 W)
Figure 4. Test Circuit


Số phần tương tự - MC74LCX374DTR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LCX374DTR2G ONSEMI-MC74LCX374DTR2G Datasheet
136Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop
July, 2012 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC74LCX374DTR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74LVC374A ONSEMI-74LVC374A_16 Datasheet
101Kb / 10P
   Low-Voltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop
April, 2016 ??Rev. 2
logo
Motorola, Inc
MC74LCX374 MOTOROLA-MC74LCX374 Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC74LCX374 ONSEMI-MC74LCX374 Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
1996 REV 3
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ374 MOTOROLA-MC74LVQ374 Datasheet
212Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC74LCX574 ONSEMI-MC74LCX574 Datasheet
159Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
1996 REV 2
MC74LCX374 ONSEMI-MC74LCX374_12 Datasheet
136Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop
July, 2012 ??Rev. 9
logo
Motorola, Inc
MC74LCX574 MOTOROLA-MC74LCX574 Datasheet
159Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
MC74LVQ574 MOTOROLA-MC74LVQ574 Datasheet
214Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
74LVT574 ONSEMI-74LVT574 Datasheet
341Kb / 13P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop
January 2008 Rev. 1.6.0
logo
Fairchild Semiconductor
74LVQ273 FAIRCHILD-74LVQ273 Datasheet
89Kb / 6P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com