công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCT374A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HCT374A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop with LSTTL-Compatible Inputs
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HCT374A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC74HCT374A_14 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HCT374A_14 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HCT374A_14 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HCT374A_14 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HCT374A_14 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HCT374A_14 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74HCT374A_14 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
MC74HCT374A
http://onsemi.com
4
TIMING REQUIREMENTS (VCC = 5.0 V ± 10%, Input tr = tf = 6.0 ns)
Symbol
Parameter
Guaranteed Limit
Unit
−55 to 25
_C
≤ 85_C
≤ 125_C
tsu
Minimum Setup Time, Data to Clock
(Figure 3)
12
15
18
ns
th
Minimum Hold Time, Clock to Data
(Figure 3)
5.0
5.0
5.0
ns
tw
Minimum Pulse Width, Clock
(Figure 1)
12
15
18
ns
tr, tf
Maximum Input Rise and Fall Times
(Figure 1)
500
500
500
ns
SWITCHING WAVEFORMS
Figure 1.
tr
tf
VCC
GND
tTHL
tTLH
90%
1.3 V
10%
2.7 V
1.3 V
0.3 V
CLOCK
tPLH
tPHL
Q
tw
1/fmax
1.3 V
1.3 V
1.3 V
OUTPUT
ENABLE
Q
tPZL
tPLZ
tPZH
tPHZ
10%
90%
3 V
GND
HIGH
IMPEDANCE
VOL
VOH
HIGH
IMPEDANCE
1.3 V
DATA
CLOCK
3 V
3 V
GND
GND
VALID
th
tsu
1.3 V
Figure 2.
Figure 3.
Q
TEST CIRCUITS
Figure 4.
*Includes all probe and jig capacitance
CL*
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
*Includes all probe and jig capacitance
CL*
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
CONNECT TO VCC WHEN
TESTING tPLZ AND tPZL
CONNECT TO GND WHEN
TESTING tPHZ AND tPZH
1 k
W
Figure 5.


Số phần tương tự - MC74HCT374A_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HCT374A ONSEMI-MC74HCT374A_11 Datasheet
155Kb / 8P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop with LSTTL-Compatible Inputs
May, 2011 ??Rev. 11
More results

Mô tả tương tự - MC74HCT374A_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HCT574A ONSEMI-MC74HCT574A Datasheet
162Kb / 8P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop with LSTTL-Compatible Inputs
March, 2000 ??Rev. 8
MC74HCT574A ONSEMI-MC74HCT574A_11 Datasheet
143Kb / 7P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop with LSTTL-Compatible Inputs
June, 2011 ??Rev. 10
MC74HCT374A ONSEMI-MC74HCT374A Datasheet
185Kb / 8P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop with LSTTL-Compatible Inputs
March, 2000 ??Rev. 8
MC74HCT574A ONSEMI-MC74HCT574A_14 Datasheet
124Kb / 7P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop with LSTTL-Compatible Inputs
September, 2014 ??Rev. 11
MC74HCT374A ONSEMI-MC74HCT374A_11 Datasheet
155Kb / 8P
   Octal 3-State Noninverting D Flip-Flop with LSTTL-Compatible Inputs
May, 2011 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
MC54HCT374A MOTOROLA-MC54HCT374A Datasheet
119Kb / 7P
   OCTAL 3-STATE NONINVERTING D FLIP-FLOP WITH LSTTL-COM
logo
ON Semiconductor
MC74HCT373A ONSEMI-MC74HCT373A_14 Datasheet
124Kb / 7P
   Octal 3-State Noninverting Transparent Latch with LSTTL-Compatible Inputs
September, 2014 ??Rev. 13
MC74HCT373A ONSEMI-MC74HCT373A Datasheet
185Kb / 8P
   Octal 3-State Noninverting Transceiver Latch with LSTTL-Compatible Inputs?
March, 2000 ??Rev. 8
MC74HCT573A ONSEMI-MC74HCT573A Datasheet
186Kb / 8P
   Octal 3-State Noninverting Transparent Latch with LSTTL Compatible Inputs
March, 2000 ??Rev. 8
MC74HCT573ADWR2G ONSEMI-MC74HCT573ADWR2G Datasheet
153Kb / 8P
   Octal 3-State Noninverting Transparent Latch with LSTTL Compatible Inputs
June, 2011 ??Rev. 12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com