công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3-101-007 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Schurter Inc.

tên linh kiện 3-101-007
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metal Switch, Latching Action, Switching Voltage up to 125 VDC / 250 VAC
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHURTER [Schurter Inc.]
Trang chủ  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

3-101-007 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Schurter Inc.

  3-101-007 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. 3-101-007 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. 3-101-007 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc. 3-101-007 Datasheet HTML 4Page - Schurter Inc. 3-101-007 Datasheet HTML 5Page - Schurter Inc. 3-101-007 Datasheet HTML 6Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
3
Metal Line Switches
MSM LA CS 19
www.schurter.com /PG70
Switches
Assembly Instructions
I
II
III
IV
V
I Housing
II Flat Pin Terminal (Illumination)
III Gasket
IV Nut (Nut type see Dimensions)
V Module Switching Contact
Installation Instruction:
1.) Place the gasket accurately on the actuator housing. Then mount the actuator housing assembly into the panel.
2.) Tighten the screw nut according to the torque instructions.
3.) Clasp the module switching contact into the actuator housing.
Installation information:
1.) The power supply and the configuration of the flat pin terminals have to be installed correctly for the illumination and micro switch function.
2.) Insulate the terminals as required. Fully insulated plug-in sleeves are recommended.
3.) Installation instructions according to VDE-standard DIN VDE 0100-100 or alternatively IEC 60354 standard


Số phần tương tự - 3-101-007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schurter Inc.
3-101-007 SCHURTER-3-101-007 Datasheet
735Kb / 6P
   Metal Switch, Latching Action, Switching Voltage up to 125 VDC / 250 VAC
05.01.2022
More results

Mô tả tương tự - 3-101-007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schurter Inc.
MSMLA22 SCHURTER-MSMLA22 Datasheet
1,005Kb / 7P
   Metal Switch, Latching Action, Switching Voltage up to 125 VDC / 250 VAC
MSMLACS22 SCHURTER-MSMLACS22_V02 Datasheet
863Kb / 7P
   Metal Switch, Latching Action, Switching Voltage up to 125 VDC / 250 VAC
05.01.2022
MSMLACS19 SCHURTER-MSMLACS19_V02 Datasheet
735Kb / 6P
   Metal Switch, Latching Action, Switching Voltage up to 125 VDC / 250 VAC
05.01.2022
MSMLA22 SCHURTER-MSMLA22_18 Datasheet
1Mb / 7P
   Metal Switch, Latching Action, Switching Voltage up to 125 VDC / 250 VAC
MSMLACS22 SCHURTER-MSMLACS22_16 Datasheet
761Kb / 7P
   Metal Switch, Latching Action, Switching Voltage up to 125 VDC / 250 VAC
MSMLACS22 SCHURTER-MSMLACS22 Datasheet
748Kb / 6P
   Metal Switch, Latching Action, Switching Voltage up to 125 VDC / 250 VAC
MSMLA19 SCHURTER-MSMLA19_V02 Datasheet
981Kb / 7P
   Metal Switch, Latching Action, Switching Voltage up to 125 VDC / 250 VAC
05.01.2022
MSMLA19 SCHURTER-MSMLA19 Datasheet
921Kb / 6P
   Metal Switch, Latching Action, Switching Voltage up to 125 VDC / 250 VAC
MSMLA19 SCHURTER-MSMLA19_18 Datasheet
983Kb / 7P
   Metal Switch, Latching Action, Switching Voltage up to 125 VDC / 250 VAC
MSMLA22 SCHURTER-MSMLA22_V02 Datasheet
1,019Kb / 8P
   Metal Switch, Latching Action, Switching Voltage up to 125 VDC / 250 VAC
05.01.2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com