công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HEDS-8910-014 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
HEDS-8910-014 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
4 / 15 page 4 Absolute Maximum Ratings Parameter HEDS-55XX/56XX HEDM-550X/560X Storage Temperature, TS -40 °C to 100°C-40°C to +70°C Operating Temperature, TA -40 °C to 100°C-40°C to +70°C Supply Voltage, VCC - 0.5 V to 7 V - 0.5 V to 7 V Output Voltage, VO - 0.5 V to VCC - 0.5 V to VCC Output Current per Channel, IOUT -1.0 mA to 5 mA -1.0 mA to 5 mA Vibration 20 g, 5 to 1000 Hz 20 g, 5 to 1000 Hz Shaft Axial Play ± 0.25 mm (± 0.010 in.) ± 0.175 mm (± 0.007 in.) Shaft Eccentricity Plus Radial Play 0.1 mm (0.004 in.) TIR 0.04 mm (0.0015 in.) TIR Velocity 30,000 RPM 30,000 RPM Acceleration 250,000 rad/sec2 250,000 rad/sec2 Output Waveforms Direction of Rotation: When the codewheel rotates in the counter- clockwise direction (as viewed from the encoder end of the motor), channel A will lead channel B. If the codewheel rotates in the clockwise direction, channel B will lead channel A. Index Pulse Width (PO): The number of electrical degrees that an index output is high during one full shaft rotation. This value is nominally 90 °e or 1/4 cycle. |
Số phần tương tự - HEDS-8910-014 |
|
Mô tả tương tự - HEDS-8910-014 |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |